Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SQM70060EL Datasheet (PDF) - Vishay Siliconix

SQM70060EL Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No. de pieza SQM70060EL
Descarga  SQM70060EL Descarga

Tamaño del archivo   215.85 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Automotive N-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET

SQM70060EL Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
SQM70060EL Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No. de pieza SQM70060EL
Descarga  SQM70060EL Click to download

Tamaño del archivo   215.85 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Automotive N-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET

SQM70060EL Datasheet (HTML) - Vishay Siliconix

SQM70060EL Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SQM70060EL Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SQM70060EL Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SQM70060EL Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SQM70060EL Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SQM70060EL Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SQM70060EL Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SQM70060EL Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SQM70060EL Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix



Número de pieza similar - SQM70060EL

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SQM70060EL VISHAY-SQM70060EL Datasheet
220Kb / 10P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 14-Dec-15
SQM70060EL VISHAY-SQM70060EL Datasheet
223Kb / 10P
   Automotive N-Channel 100 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 18-Apr-16
SQM70060EL VISHAY-SQM70060EL Datasheet
206Kb / 9P
   Automotive N-Channel 100 V (D-S) 175 째C MOSFET
01-Jan-2022
SQM70060EL VISHAY-SQM70060EL Datasheet
205Kb / 9P
   Automotive N-Channel 100 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Jan-2023
SQM70060EL-GE3 VISHAY-SQM70060EL-GE3 Datasheet
180Kb / 10P
   Automotive P-Channel 60 V (D-S) 175 MOSFET
Rev. B, 30-Jul-12
More results


Descripción similar - SQM70060EL

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SQJA92EP VISHAY-SQJA92EP Datasheet
225Kb / 7P
   Automotive N-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 14-Nov-16
SQJA94EP VISHAY-SQJA94EP Datasheet
232Kb / 7P
   Automotive N-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 29-Aug-16
SQJA80EP VISHAY-SQJA80EP Datasheet
188Kb / 7P
   Automotive N-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 22-Sep-16
SQJA84EP VISHAY-SQJA84EP Datasheet
232Kb / 7P
   Automotive N-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 29-Aug-16
SQJA86EP VISHAY-SQJA86EP Datasheet
220Kb / 7P
   Automotive N-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 03-Oct-16
SQJQ186ER VISHAY-SQJQ186ER_V01 Datasheet
182Kb / 6P
   Automotive N-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Jan-2023
SQSA82CENW VISHAY-SQSA82CENW_V01 Datasheet
189Kb / 6P
   Automotive N-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Jan-2023
SQJA86EP VISHAY-SQJA86EP_V02 Datasheet
279Kb / 10P
   Automotive N-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Jan-2023
SQJA96EP VISHAY-SQJA96EP_V02 Datasheet
278Kb / 10P
   Automotive N-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Jan-2023
SQJ186EP VISHAY-SQJ186EP_V02 Datasheet
323Kb / 8P
   Automotive N-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Jan-2023
SQJA84EP VISHAY-SQJA84EP_V02 Datasheet
293Kb / 10P
   Automotive N-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Jan-2023
More results




Acerca de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix es una subsidiaria de Vishay Intertechnology, un fabricante global de componentes electrónicos pasivos.
Vishay Siliconix se especializa en el diseño, la fabricación y la comercialización de MOSFET de potencia, IGBTS y otros semiconductores de poder.
La compañía fue fundada en 1962 y tiene su sede en Santa Clara, California.
Vishay Siliconix proporciona soluciones de energía para una variedad de aplicaciones, incluidos sistemas de energía renovable, equipos industriales, informática y telecomunicaciones, y electrónica automotriz.
Los productos de la compañía están diseñados para alta eficiencia, bajo consumo de energía y alta confiabilidad, y se fabrican en instalaciones de última generación utilizando procesos de fabricación avanzados.
Con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, Vishay Siliconix se compromete a proporcionar a sus clientes las mejores soluciones de gestión de energía para satisfacer sus necesidades.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com