Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SQM40N10-30 Datasheet (PDF) - Vishay Siliconix

SQM40N10-30 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No. de pieza SQM40N10-30
Descarga  SQM40N10-30 Descarga

Tamaño del archivo   220.02 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET

SQM40N10-30 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
SQM40N10-30 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No. de pieza SQM40N10-30
Descarga  SQM40N10-30 Click to download

Tamaño del archivo   220.02 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET

SQM40N10-30 Datasheet (HTML) - Vishay Siliconix

SQM40N10-30 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SQM40N10-30 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SQM40N10-30 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SQM40N10-30 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SQM40N10-30 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SQM40N10-30 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SQM40N10-30 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SQM40N10-30 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SQM40N10-30 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SQM40N10-30 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix



Número de pieza similar - SQM40N10-30

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SQM40N10-30 VISHAY-SQM40N10-30 Datasheet
215Kb / 9P
   Automotive N-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 14-Dec-15
SQM40N10-30 VISHAY-SQM40N10-30 Datasheet
223Kb / 10P
   Automotive N-Channel 100 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 18-Apr-16
SQM40N10-30 VISHAY-SQM40N10-30 Datasheet
189Kb / 10P
   Automotive N-Channel 100 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Jan-2023
SQM40N10-30-GE3 VISHAY-SQM40N10-30-GE3 Datasheet
180Kb / 10P
   Automotive P-Channel 60 V (D-S) 175 MOSFET
Rev. B, 30-Jul-12
SQM40N10-30 VISHAY-SQM40N10-30_15 Datasheet
189Kb / 11P
   Automotive N-Channel 100 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. D, 10-Aug-15
More results


Descripción similar - SQM40N10-30

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SQD50N04-3M5L VISHAY-SQD50N04-3M5L Datasheet
163Kb / 9P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. B, 20-Aug-12
SQS400EN VISHAY-SQS400EN Datasheet
563Kb / 13P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. D, 31-Oct-11
SQ2318AES VISHAY-SQ2318AES Datasheet
281Kb / 11P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 09-Dec-13
SQS484ENW VISHAY-SQS484ENW Datasheet
215Kb / 7P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 24-Oct-16
SQ3418EEV VISHAY-SQ3418EEV Datasheet
214Kb / 11P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. C, 07-Nov-11
SQM120N04-1M7 VISHAY-SQM120N04-1M7_15 Datasheet
163Kb / 10P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
SQM120N04-1M9 VISHAY-SQM120N04-1M9_15 Datasheet
164Kb / 10P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 09-Apr-12
SQM50N044M1 VISHAY-SQM50N044M1_15 Datasheet
167Kb / 10P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 26-Mar-12
SQM40016EM VISHAY-SQM40016EM_V01 Datasheet
213Kb / 9P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Jan-2022
SQM120N04-1M7 VISHAY-SQM120N04-1M7 Datasheet
163Kb / 9P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Jan-2022
SQS484ENW VISHAY-SQS484ENW_V02 Datasheet
642Kb / 13P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Jan-2023
More results




Acerca de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix es una subsidiaria de Vishay Intertechnology, un fabricante global de componentes electrónicos pasivos.
Vishay Siliconix se especializa en el diseño, la fabricación y la comercialización de MOSFET de potencia, IGBTS y otros semiconductores de poder.
La compañía fue fundada en 1962 y tiene su sede en Santa Clara, California.
Vishay Siliconix proporciona soluciones de energía para una variedad de aplicaciones, incluidos sistemas de energía renovable, equipos industriales, informática y telecomunicaciones, y electrónica automotriz.
Los productos de la compañía están diseñados para alta eficiencia, bajo consumo de energía y alta confiabilidad, y se fabrican en instalaciones de última generación utilizando procesos de fabricación avanzados.
Con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, Vishay Siliconix se compromete a proporcionar a sus clientes las mejores soluciones de gestión de energía para satisfacer sus necesidades.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com