Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

IXXX200N60C3 Datasheet (PDF) - IXYS Corporation

IXXX200N60C3 Datasheet PDF - IXYS Corporation
No. de pieza IXXX200N60C3
Descarga  IXXX200N60C3 Descarga

Tamaño del archivo   211.41 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  IXYS [IXYS Corporation]
Página de inicio  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation
Descripción Electrónicos XPTTM 600V IGBTs

IXXX200N60C3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
IXXX200N60C3 Datasheet PDF - IXYS Corporation

No. de pieza IXXX200N60C3
Descarga  IXXX200N60C3 Click to download

Tamaño del archivo   211.41 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  IXYS [IXYS Corporation]
Página de inicio  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation
Descripción Electrónicos XPTTM 600V IGBTs

IXXX200N60C3 Datasheet (HTML) - IXYS Corporation

IXXX200N60C3 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXXX200N60C3 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXXX200N60C3 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXXX200N60C3 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXXX200N60C3 Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXXX200N60C3 Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation



Número de pieza similar - IXXX200N60C3

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
IXYS Corporation
IXXX200N60B3 IXYS-IXXX200N60B3 Datasheet
215Kb / 6P
   Preliminary Technical Information
More results


Descripción similar - IXXX200N60C3

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
IXYS Corporation
IXXH50N60B3 IXYS-IXXH50N60B3 Datasheet
280Kb / 6P
   XPTTM 600V IGBTs
IXXA50N60B3 IXYS-IXXA50N60B3 Datasheet
280Kb / 6P
   XPTTM 600V IGBTs
IXYK140N90C3 IXYS-IXYK140N90C3 Datasheet
211Kb / 6P
   XPTTM 900V IGBTs
IXYX140N90C3 IXYS-IXYX140N90C3 Datasheet
211Kb / 6P
   XPTTM 900V IGBTs
IXYX120N120C3 IXYS-IXYX120N120C3 Datasheet
211Kb / 6P
   1200V XPTTM IGBTs
IXYK120N120C3 IXYS-IXYK120N120C3 Datasheet
214Kb / 6P
   1200V XPTTM IGBTs GenX3TM
IXYK100N120C3 IXYS-IXYK100N120C3 Datasheet
208Kb / 6P
   1200V XPTTM IGBTs GenX3
IXXH30N60C3 IXYS-IXXH30N60C3 Datasheet
212Kb / 6P
   XPTTM 600V IGBT
IXXH30N60B3 IXYS-IXXH30N60B3 Datasheet
223Kb / 6P
   XPTTM 600V IGBT
IXXH75N60C3D1 IXYS-IXXH75N60C3D1 Datasheet
193Kb / 7P
   XPTTM 600V IGBT
More results




Acerca de IXYS Corporation


IXYS Corporation es una compañía de tecnología que se especializa en el diseño, fabricación y venta de semiconductores de energía y circuitos integrados (ICS). La compañía fue fundada en 1983 y tiene su sede en Milpitas, California. IXYS tiene una presencia global, con operaciones y clientes en más de 60 países de todo el mundo.

IXYS proporciona una amplia gama de productos y soluciones, que incluyen MOSFET de potencia, transistores bipolares de potencia, tiristores, diodos e ICS para aplicaciones de gestión y control de energía. Los productos de la compañía se utilizan en una variedad de aplicaciones, que incluyen energía renovable, industrial, automotriz y electrónica de consumo.

IXYS es conocido por su experiencia en tecnología de semiconductores de energía y su capacidad para proporcionar soluciones de alto rendimiento y rentables a sus clientes. La compañía está comprometida con la innovación, la investigación y el desarrollo y participa activamente en el desarrollo de nuevas tecnologías y soluciones para el mercado de semiconductores de poder. IXYS es un líder reconocido en el mercado de semiconductores de poder y continúa brindando productos y servicios de alta calidad a sus clientes.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com