Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FGA3060ADF Datasheet (PDF) - Fairchild Semiconductor

FGA3060ADF Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No. de pieza FGA3060ADF
Descarga  FGA3060ADF Descarga

Tamaño del archivo   1116.82 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos 600 V, 30 A Field Stop Trench IGBT

FGA3060ADF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
FGA3060ADF Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FGA3060ADF
Descarga  FGA3060ADF Click to download

Tamaño del archivo   1116.82 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos 600 V, 30 A Field Stop Trench IGBT

FGA3060ADF Datasheet (HTML) - Fairchild Semiconductor

FGA3060ADF Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FGA3060ADF Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FGA3060ADF Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FGA3060ADF Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FGA3060ADF Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FGA3060ADF Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FGA3060ADF Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FGA3060ADF Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FGA3060ADF Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor



Número de pieza similar - FGA3060ADF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FGA30N120FTD FAIRCHILD-FGA30N120FTD Datasheet
614Kb / 9P
   1200V, 30A Trench IGBT
FGA30N120FTDTU FAIRCHILD-FGA30N120FTDTU Datasheet
614Kb / 9P
   1200V, 30A Trench IGBT
FGA30N60LSD FAIRCHILD-FGA30N60LSD Datasheet
774Kb / 9P
   MOSFETs and bipolar transistors
FGA30N60LSDTU FAIRCHILD-FGA30N60LSDTU Datasheet
774Kb / 9P
   MOSFETs and bipolar transistors
FGA30N65SMD FAIRCHILD-FGA30N65SMD Datasheet
337Kb / 10P
   650 V, 30 A Field Stop IGBT
More results


Descripción similar - FGA3060ADF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
STMicroelectronics
STGB30H60DF STMICROELECTRONICS-STGB30H60DF Datasheet
1Mb / 24P
   600 V, 30 A high speed trench gate field-stop IGBT
March 2013 Rev 3
logo
ON Semiconductor
FGAF30S65AQ ONSEMI-FGAF30S65AQ Datasheet
302Kb / 9P
   Field Stop Trench IGBT, 30 A, 650 V
June, 2020 - Rev. 2
logo
STMicroelectronics
STGFW30V60F STMICROELECTRONICS-STGFW30V60F Datasheet
1Mb / 19P
   Trench gate field-stop IGBT, V series 600 V, 30 A very high speed
April 2014 Rev 4
STGB30H60DLFB STMICROELECTRONICS-STGB30H60DLFB Datasheet
1Mb / 20P
   Trench gate field-stop IGBT, HB series 600 V, 30 A high speed
July 2014 Rev 2
STGB30H60DFB STMICROELECTRONICS-STGB30H60DFB Datasheet
1Mb / 21P
   Trench gate field-stop IGBT, HB series 600 V, 30 A high speed
October 2015 Rev 2
STGFW30V60DF STMICROELECTRONICS-STGFW30V60DF Datasheet
1Mb / 15P
   Trench gate field-stop IGBT, V series 600 V, 30 A very high speed
March 2014 Rev 1
STGW30H60DFB STMICROELECTRONICS-STGW30H60DFB Datasheet
1Mb / 20P
   Trench gate field-stop IGBT, HB series 600 V, 30 A high speed
November 2016 Rev 3
logo
Fairchild Semiconductor
FGAF40N60SMD FAIRCHILD-FGAF40N60SMD Datasheet
971Kb / 10P
   600 V, 40 A Field Stop IGBT
FGH40N60UFTU FAIRCHILD-FGH40N60UFTU Datasheet
308Kb / 8P
   600 V, 40 A Field Stop IGBT
FGH40N60SFDTU FAIRCHILD-FGH40N60SFDTU Datasheet
291Kb / 9P
   600 V, 40 A Field Stop IGBT
More results




Acerca de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor fue una compañía pionera de semiconductores que se fundó a fines de la década de 1950.
La compañía era conocida por su innovación en el desarrollo del primer transistor comercial y por sus contribuciones al avance de la tecnología de circuito integrado.
Fairchild se convirtió en un proveedor líder de semiconductores de energía, circuitos integrados analógicos y de señal mixta y otros productos de semiconductores.
La compañía fue adquirida por Semiconductor en 2016 y sus productos y tecnologías continúan desarrollándose y vendiendo bajo la marca On Semiconductor.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com