Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FDD10N20LZTM Datasheet (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDD10N20LZTM Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No. de pieza FDD10N20LZTM
Descarga  FDD10N20LZTM Descarga

Tamaño del archivo   615.61 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos Uninterruptible Power Supply

FDD10N20LZTM Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
FDD10N20LZTM Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FDD10N20LZTM
Descarga  FDD10N20LZTM Click to download

Tamaño del archivo   615.61 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos Uninterruptible Power Supply

FDD10N20LZTM Datasheet (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDD10N20LZTM Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD10N20LZTM Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD10N20LZTM Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD10N20LZTM Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD10N20LZTM Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD10N20LZTM Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD10N20LZTM Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD10N20LZTM Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FDD10N20LZTM Detalles de producto

Description
UniFETTM MOSFET is Fairchild Semiconductor’s high voltage MOSFET family based on planar stripe and DMOS technology. This MOSFET is tailored to reduce on-state resistance, and to provide better switching performance and higher avalanche energy strength. This device family is suitable for switching power converter applications such as power factor correction (PFC), flat panel display (FPD) TV power, ATX and electronic lamp ballasts.

Features
• RDS(on) = 300 mΩ (Typ.) @ VGS = 10 V, ID = 3.8 A
• Low Gate Charge (Typ. 12 nC)
• Low Crss (Typ. 11 pF)
• 100% Avalanche Tested
• Improved dv/dt Capability
• ESD Improved Capability
• RoHS Compliant

Applications
• Lighting
• Uninterruptible Power Supply
• AC-DC Power Supply




Número de pieza similar - FDD10N20LZTM

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD10N20LZ ISC-FDD10N20LZ Datasheet
358Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Descripción similar - FDD10N20LZTM

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Ultralife Corporation.
EL8000-UPS ULTRALIFE-EL8000-UPS Datasheet
3Mb / 2P
   Uninterruptible Power Supply
Rev 3
logo
Fairchild Semiconductor
FDD8N50NZ FAIRCHILD-FDD8N50NZ Datasheet
612Kb / 8P
   Uninterruptible Power Supply
logo
IXYS Corporation
IXA37IF1200HJ IXYS-IXA37IF1200HJ Datasheet
150Kb / 6P
   Uninterruptible power supply
logo
International Rectifier
IRLS3034-7PPBF IRF-IRLS3034-7PPBF_15 Datasheet
331Kb / 9P
   Uninterruptible Power Supply
logo
PHOENIX CONTACT
107563 PHOENIX-107563 Datasheet
925Kb / 34P
   Uninterruptible power supply
2018-05-02
logo
Murata Power Solutions ...
SP1650 MURATA-PS-SP1650 Datasheet
84Kb / 1P
   CATV Uninterruptible Power Supply
logo
PHOENIX CONTACT
2905909 PHOENIX-2905909 Datasheet
115Kb / 9P
   Uninterruptible power supply -TRIOUPS-
09/12/2020
2905908 PHOENIX-2905908 Datasheet
116Kb / 9P
   Uninterruptible power supply -TRIOUPS-
09/12/2020
logo
Omron Electronics LLC
BY75SW OMRON-BY75SW Datasheet
2Mb / 70P
   Uninterruptible Power Supply (UPS)
logo
Murata Power Solutions ...
SP1490 MURATA-PS-SP1490 Datasheet
67Kb / 1P
   Telephony / CATV Uninterruptible Power Supply
More results




Acerca de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor fue una compañía pionera de semiconductores que se fundó a fines de la década de 1950.
La compañía era conocida por su innovación en el desarrollo del primer transistor comercial y por sus contribuciones al avance de la tecnología de circuito integrado.
Fairchild se convirtió en un proveedor líder de semiconductores de energía, circuitos integrados analógicos y de señal mixta y otros productos de semiconductores.
La compañía fue adquirida por Semiconductor en 2016 y sus productos y tecnologías continúan desarrollándose y vendiendo bajo la marca On Semiconductor.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com