Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

ISL21010CFH333Z-T7A Datasheet (PDF) - Intersil Corporation

ISL21010CFH333Z-T7A Datasheet PDF - Intersil Corporation
No. de pieza ISL21010CFH333Z-T7A
Descarga  ISL21010CFH333Z-T7A Descarga

Tamaño del archivo   2646.09 Kbytes
Page   35 Pages
Fabricante Electrónico  INTERSIL [Intersil Corporation]
Página de inicio  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
Descripción Electrónicos Micropower Voltage Reference

ISL21010CFH333Z-T7A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
ISL21010CFH333Z-T7A Datasheet PDF - Intersil Corporation

No. de pieza ISL21010CFH333Z-T7A
Descarga  ISL21010CFH333Z-T7A Click to download

Tamaño del archivo   2646.09 Kbytes
Page   35 Pages
Fabricante Electrónico  INTERSIL [Intersil Corporation]
Página de inicio  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
Descripción Electrónicos Micropower Voltage Reference

ISL21010CFH333Z-T7A Datasheet (HTML) - Intersil Corporation

Back Button ISL21010CFH333Z-T7A Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation ISL21010CFH333Z-T7A Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation ISL21010CFH333Z-T7A Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISL21010CFH333Z-T7A Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL21010CFH333Z-T7A Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL21010CFH333Z-T7A Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL21010CFH333Z-T7A Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL21010CFH333Z-T7A Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL21010CFH333Z-T7A Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL21010CFH333Z-T7A Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation Next Button 

ISL21010CFH333Z-T7A Detalles de producto

The ISL21010 is a precision, low dropout micropower bandgap
voltage reference in a space-saving SOT-23 package. It
operates from a single 2.2V to 5.5V supply (minimum voltage
is dependent on voltage option) and provides a ±0.2%
accurate reference. The ISL21010 provides up to 25mA output
current sourcing with low 150mV dropout voltage.
Output voltage options include 1.024V, 1.2V, 1.5V, 2.048V,
2.5V, 3.0V, 3.3V and 4.096V. The low supply current and low
dropout voltage combined with high accuracy make the
ISL21010 ideal for precision battery powered applications.

Features
• Reference output voltages . . . . . . . . . . . 1.024V, 1.25V, 1.5V,
2.048V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 4.096V
• Precision 0.2% initial accuracy
• Input voltage range:
- ISL21010-10, -12, -15 -20 . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2V to 5.5V
- ISL21010-25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6V to 5.5V
- ISL21010-30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1V to 5.5V
- ISL21010-33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4V to 5.5V
- ISL21010-41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2V to 5.5V
• Output current source capability . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25mA
• Operating temperature range. . . . . . . . . . . .-40°C to +125°C
• Output voltage noise (VOUT = 2.048V). . . . . . . . . . . . . .58µVP-P
(0.1Hz to 10Hz)
• Supply current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48µA (typ)
• Tempco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50ppm/°C
• Package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Ld SOT-23
• Pb-free (RoHS compliant)

Applications
• Battery management/monitoring
• Low power standby voltages
• Portable instrumentation
• Consumer/medical electronics
• Lower cost industrial and instrumentation
• Power regulation circuits
• Control loops and compensation networks
• LED/diode supply




Número de pieza similar - ISL21010CFH333Z-T7A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Renesas Technology Corp
ISL21010CFH333Z-T7A RENESAS-ISL21010CFH333Z-T7A Datasheet
3Mb / 37P
   Micropower Voltage Reference
More results


Descripción similar - ISL21010CFH333Z-T7A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sipex Corporation
SPX385-2.5 SIPEX-SPX385-2.5 Datasheet
140Kb / 9P
   Micropower Voltage Reference
logo
Linear Technology
LT1004 LINER-LT1004_15 Datasheet
182Kb / 8P
   Micropower Voltage Reference
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMS3100A-2.5 ADMOS-AMS3100A-2.5 Datasheet
45Kb / 4P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
AMS1004-1.2 ADMOS-AMS1004-1.2_05 Datasheet
71Kb / 7P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
logo
Renesas Technology Corp
ISL21010 RENESAS-ISL21010 Datasheet
3Mb / 37P
   Micropower Voltage Reference
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMS1004-12 ADMOS-AMS1004-12 Datasheet
76Kb / 7P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
AMS3100-12 ADMOS-AMS3100-12 Datasheet
68Kb / 6P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
AMS3100-25 ADMOS-AMS3100-25 Datasheet
61Kb / 6P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
logo
Intersil Corporation
ISL21010_1112 INTERSIL-ISL21010_1112 Datasheet
1Mb / 20P
   Micropower Voltage Reference
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMS3100-2.5 ADMOS-AMS3100-2.5_08 Datasheet
64Kb / 6P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
logo
Unisonic Technologies
M385 UTC-M385_11 Datasheet
175Kb / 6P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
More results




Acerca de Intersil Corporation


Intersil Corporation era una compañía de semiconductores estadounidenses que se especializó en el diseño y fabricación de circuitos integrados analógicos y de señal mixta de alto rendimiento.
La compañía fue fundada en 1967 y era conocida por su experiencia en gestión de energía, conversión de datos y tecnologías de radiofrecuencia (RF).
Los productos de Intersil se utilizaron en una amplia gama de aplicaciones, como la electrónica de consumo, industrial, telecomunicaciones y aeroespacial y defensa.
En 2016, Intersil fue adquirido por Renesas Electronics Corporation, una empresa de semiconductores japoneses.
La marca y la tecnología Intersil continúan desarrollándose y vendiendo como parte de la cartera de productos de Renesas.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com