Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

CXE-1089ZSR Datasheet (PDF) - RF Micro Devices

CXE-1089ZSR Datasheet PDF - RF Micro Devices
No. de pieza CXE-1089ZSR
Descarga  CXE-1089ZSR Descarga

Tamaño del archivo   795.52 Kbytes
Page   12 Pages
Fabricante Electrónico  RFMD [RF Micro Devices]
Página de inicio  http://www.rfmd.com
Logo RFMD - RF Micro Devices
Descripción Electrónicos 50MHz to 1200MHz 75廓 pHEMT MMIC LNA

CXE-1089ZSR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
CXE-1089ZSR Datasheet PDF - RF Micro Devices

No. de pieza CXE-1089ZSR
Descarga  CXE-1089ZSR Click to download

Tamaño del archivo   795.52 Kbytes
Page   12 Pages
Fabricante Electrónico  RFMD [RF Micro Devices]
Página de inicio  http://www.rfmd.com
Logo RFMD - RF Micro Devices
Descripción Electrónicos 50MHz to 1200MHz 75廓 pHEMT MMIC LNA

CXE-1089ZSR Datasheet (HTML) - RF Micro Devices

Back Button CXE-1089ZSR Datasheet HTML 1Page - RF Micro Devices CXE-1089ZSR Datasheet HTML 2Page - RF Micro Devices CXE-1089ZSR Datasheet HTML 3Page - RF Micro Devices CXE-1089ZSR Datasheet HTML 4Page - RF Micro Devices CXE-1089ZSR Datasheet HTML 5Page - RF Micro Devices CXE-1089ZSR Datasheet HTML 6Page - RF Micro Devices CXE-1089ZSR Datasheet HTML 7Page - RF Micro Devices CXE-1089ZSR Datasheet HTML 8Page - RF Micro Devices CXE-1089ZSR Datasheet HTML 9Page - RF Micro Devices CXE-1089ZSR Datasheet HTML 10Page - RF Micro Devices Next Button 



Número de pieza similar - CXE-1089ZSR

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
RF Micro Devices
CXE-1089Z RFMD-CXE-1089Z Datasheet
397Kb / 10P
   50MHz to 1200MHz 75廓 pHEMT MMIC LNA
CXE-1089Z-EVB1 RFMD-CXE-1089Z-EVB1 Datasheet
397Kb / 10P
   50MHz to 1200MHz 75廓 pHEMT MMIC LNA
More results


Descripción similar - CXE-1089ZSR

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
RF Micro Devices
CXE-1089Z RFMD-CXE-1089Z Datasheet
397Kb / 10P
   50MHz to 1200MHz 75廓 pHEMT MMIC LNA
logo
Analog Devices
HMC599ST89 AD-HMC599ST89 Datasheet
518Kb / 8P
   GaAs pHEMT MMIC LNA, 75 Ohm
logo
RF Micro Devices
RFCA3828 RFMD-RFCA3828 Datasheet
1Mb / 12P
   75廓 High Linearity pHEMT MMIC Amplifier
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC599ST89 HITTITE-HMC599ST89 Datasheet
732Kb / 8P
   GaAs pHEMT MMIC LNA, 75 Ohm 50 - 1000 MHz
logo
RF Micro Devices
SPF5122Z RFMD-SPF5122Z Datasheet
814Kb / 12P
   50MHz to 4000MHz, GaAs pHEMT LOW NOISE MMIC AMPLIFIER
SPF5043ZSQ RFMD-SPF5043ZSQ Datasheet
1Mb / 13P
   50MHz to 4000MHz, GaAs pHEMT LOW NOISE MMIC AMPLIFIER
SPF-5043Z RFMD-SPF-5043Z Datasheet
590Kb / 12P
   50MHz to 4000MHz, GaAs pHEMT LOW NOISE MMIC AMPLIFIER
SPF-5122Z RFMD-SPF-5122Z Datasheet
405Kb / 12P
   50MHz to 4000MHz, GaAs pHEMT LOW NOISE MMIC AMPLIFIER
logo
Qorvo, Inc
RFCA3828 QORVO-RFCA3828 Datasheet
1Mb / 12P
   75 High Linearity pHEMT MMIC Amplifier
logo
TriQuint Semiconductor
TAT7430B TRIQUINT-TAT7430B Datasheet
388Kb / 7P
   CATV 75 廓 pHEMT High Gain RF Amplifier
More results




Acerca de RF Micro Devices


RF Micro Devices (RFMD) era una empresa estadounidense especializada en el diseño y fabricación de componentes y soluciones de radiofrecuencia (RF) para comunicaciones inalámbricas. La compañía fue fundada en 1991 y tuvo sede en Greensboro, Carolina del Norte. RFMD proporcionó una amplia gama de productos que incluyen amplificadores de potencia, transceptores, filtros y otros componentes de RF que se utilizaron en dispositivos móviles, módulos Wi-Fi y Bluetooth, y otros sistemas inalámbricos.

RFMD era conocido por su experiencia en tecnología de RF y su capacidad para proporcionar productos innovadores y de alto rendimiento. La compañía tuvo un fuerte enfoque en la investigación y el desarrollo y participó activamente en el desarrollo de nuevas tecnologías y soluciones para la industria inalámbrica. Los productos de RFMD se usaron ampliamente en una variedad de aplicaciones y ayudaron a apoyar el crecimiento de la industria inalámbrica.

En 2015, RFMD fue adquirido por SkyWorks Solutions, Inc., un proveedor líder de semiconductores analógicos de alto rendimiento. La adquisición permitió a SkyWorks expandir su cartera de productos y sus ofertas en el mercado de RF y fortalecer aún más su posición en la industria inalámbrica.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com