Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TA1255A Datasheet (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1255A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. de pieza TA1255A
Descarga  TA1255A Descarga

Tamaño del archivo   172.39 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Descripción Electrónicos SAW Filter 2185MHz SMD 1.4X1.1 mm (BW=30MHz)

TA1255A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
TA1255A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No. de pieza TA1255A
Descarga  TA1255A Click to download

Tamaño del archivo   172.39 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Descripción Electrónicos SAW Filter 2185MHz SMD 1.4X1.1 mm (BW=30MHz)

TA1255A Datasheet (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1255A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1255A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1255A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1255A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1255A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1255A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1255A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1255A Datasheet HTML 8Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Número de pieza similar - TA1255A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Transcom, Inc.
TA125-160-37-25 TRANSCOM-TA125-160-37-25 Datasheet
17Kb / 1P
   12.5 - 16 GHz 25 dBm Amplifier
logo
Toshiba Semiconductor
TA1250 TOSHIBA-TA1250 Datasheet
325Kb / 9P
   4-CHANNEL RECORDING AMPLIFIER & PRE-AMPLIFIER FOR VCR
TA1250F TOSHIBA-TA1250F Datasheet
325Kb / 9P
   4-CHANNEL RECORDING AMPLIFIER & PRE-AMPLIFIER FOR VCR
logo
Transko Electronics, In...
TA12516AV TRANSKO-TA12516AV Datasheet
616Kb / 4P
   125.00 MHz IF SAW Filter / 16.83 MHz Bandwidth
Revision 1: 28. Oct. 2010
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1251A TAI-SAW-TA1251A Datasheet
404Kb / 6P
   SAW Filter 1202 MHz
More results


Descripción similar - TA1255A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1655A TAI-SAW-TA1655A Datasheet
346Kb / 8P
   SAW Filter 806 MHz 30MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA1656A TAI-SAW-TA1656A Datasheet
349Kb / 8P
   SAW Filter 847 MHz 30MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA2412A TAI-SAW-TA2412A Datasheet
794Kb / 8P
   SAW Tx Filter 718 MHz Band 28 SMD 1.4x1.1 mm (30MHz BW)
TA2475A TAI-SAW-TA2475A Datasheet
448Kb / 8P
   SAW Filter 773 MHz Band 28 Rx SMD 1.4x1.1 mm (30MHz BW)
TA2413A TAI-SAW-TA2413A Datasheet
815Kb / 9P
   SAW Tx Filter 733 MHz Band 28 SMD 1.4x1.1 mm (30MHz BW)
TA2474A TAI-SAW-TA2474A Datasheet
448Kb / 8P
   SAW Filter 788 MHz Band 28 Rx SMD 1.4x1.1 mm (30MHz BW)
TA1323A TAI-SAW-TA1323A Datasheet
150Kb / 7P
   SAW Filter 2017.5MHz 15MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA2384A TAI-SAW-TA2384A Datasheet
415Kb / 8P
   SAW Filter 677.5MHz SMD 1.4X1.1 mm (BW=26MHz)
TA0918A TAI-SAW-TA0918A Datasheet
151Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42MHz 2MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA1177A TAI-SAW-TA1177A Datasheet
153Kb / 7P
   SAW Filter 2017.5MHz 15MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com