Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

BTA26-600B Datasheet (PDF) - Kersemi Electronic Co., Ltd.

BTA26-600B Datasheet PDF - Kersemi Electronic Co., Ltd.
No. de pieza BTA26-600B
Descarga  BTA26-600B Descarga

Tamaño del archivo   2200.88 Kbytes
Page   11 Pages
Fabricante Electrónico  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Página de inicio  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.
Descripción Electrónicos Snuberrless and Standard 25 A Triacs

BTA26-600B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
BTA26-600B Datasheet PDF - Kersemi Electronic Co., Ltd.

No. de pieza BTA26-600B
Descarga  BTA26-600B Click to download

Tamaño del archivo   2200.88 Kbytes
Page   11 Pages
Fabricante Electrónico  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Página de inicio  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.
Descripción Electrónicos Snuberrless and Standard 25 A Triacs

BTA26-600B Datasheet (HTML) - Kersemi Electronic Co., Ltd.

Back Button BTA26-600B Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTA26-600B Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTA26-600B Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTA26-600B Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTA26-600B Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTA26-600B Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTA26-600B Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTA26-600B Datasheet HTML 8Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTA26-600B Datasheet HTML 9Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTA26-600B Datasheet HTML 10Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. Next Button 



Número de pieza similar - BTA26-600B

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
STMicroelectronics
BTA26-600B STMICROELECTRONICS-BTA26-600B Datasheet
137Kb / 12P
   25A TRIACS
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BTA26-600B TGS-BTA26-600B Datasheet
66Kb / 1P
   25A TRIACS
logo
Inchange Semiconductor ...
BTA26-600B ISC-BTA26-600B Datasheet
113Kb / 1P
   With TO-3P insulated package
BTA26-600B ISC-BTA26-600B Datasheet
219Kb / 1P
   isc Thyristors
logo
First Silicon Co., Ltd
BTA26-600B FS-BTA26-600B Datasheet
444Kb / 5P
   Bi-Directional Triode Thyristor (600V/26A)
More results


Descripción similar - BTA26-600B

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Kersemi Electronic Co.,...
BTA25-700B KERSEMI-BTA25-700B Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTA25-600BW KERSEMI-BTA25-600BW Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTA26-800CW KERSEMI-BTA26-800CW Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTA24-800B KERSEMI-BTA24-800B Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTA26-800B KERSEMI-BTA26-800B Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTA24-600CW KERSEMI-BTA24-600CW Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTB24-800CW KERSEMI-BTB24-800CW Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTA25-800B KERSEMI-BTA25-800B Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTA26-800BW KERSEMI-BTA26-800BW Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTA26-700B KERSEMI-BTA26-700B Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com