Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

RS1G-13 Datasheet (PDF) - Diodes Incorporated

RS1G-13 Datasheet PDF - Diodes Incorporated
No. de pieza RS1G-13
Descarga  RS1G-13 Descarga

Tamaño del archivo   187.68 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  DIODES [Diodes Incorporated]
Página de inicio  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Descripción Electrónicos 1.0A SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIER

RS1G-13 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
RS1G-13 Datasheet PDF - Diodes Incorporated

No. de pieza RS1G-13
Descarga  RS1G-13 Click to download

Tamaño del archivo   187.68 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  DIODES [Diodes Incorporated]
Página de inicio  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Descripción Electrónicos 1.0A SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIER

RS1G-13 Datasheet (HTML) - Diodes Incorporated

RS1G-13 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated RS1G-13 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated RS1G-13 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated RS1G-13 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated RS1G-13 Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated

RS1G-13 Detalles de producto

Features
• Glass Passivated Die Construction
• Fast Recovery Time For High Efficiency
• Low Forward Voltage Drop and High Current Capability
• Surge Overload Rating to 30A Peak
• Ideally Suited for Automated Assembly
• Available in Lead Free Finish/RoHS Compliant Version (Note 4)




Número de pieza similar - RS1G-13

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
RS1G-E3-61T VISHAY-RS1G-E3-61T Datasheet
86Kb / 4P
   Surface Mount Fast Switching Rectifier
Revision: 14-Dec-12
logo
Sangdest Microelectroni...
RS1G-F SMC-RS1G-F Datasheet
221Kb / 6P
   SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIER
logo
Frontier Electronics.
RS1G-LFR FRONTIER-RS1G-LFR Datasheet
128Kb / 2P
   1A SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Taiwan Semiconductor Co...
RS1G-T TSC-RS1G-T Datasheet
433Kb / 6P
   1A, 200V - 1000V Surface Mount Fast Recovery Rectifier
logo
Won-Top Electronics
RS1G-T1 WTE-RS1G-T1 Datasheet
49Kb / 3P
   1.0A SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIER
More results


Descripción similar - RS1G-13

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAITRON Components Inco...
SMA4933 TAITRON-SMA4933 Datasheet
258Kb / 5P
   1.0A Surface Mount Fast Recovery Rectifier
logo
Diodes Incorporated
DFLF1800 DIODES-DFLF1800_15 Datasheet
337Kb / 5P
   1.0A SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Gaomi Xinghe Electronic...
RS1M GXELECTRONICS-RS1M Datasheet
190Kb / 2P
   1.0A SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Diodes Incorporated
RS1MSWFQ DIODES-RS1MSWFQ Datasheet
449Kb / 5P
   1.0A SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIER
DL4933 DIODES-DL4933 Datasheet
57Kb / 2P
   1.0A SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIER
DS15001 Rev. D-2
RS1B-13-F DIODES-RS1B-13-F Datasheet
122Kb / 4P
   1.0A SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIER
RS1DB-13-F DIODES-RS1DB-13-F Datasheet
122Kb / 4P
   1.0A SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIER
RS1GB-13 DIODES-RS1GB-13 Datasheet
122Kb / 4P
   1.0A SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIER
RS1JDFQ DIODES-RS1JDFQ Datasheet
466Kb / 5P
   1.0A SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIER
RS1D-13-F DIODES-RS1D-13-F Datasheet
122Kb / 4P
   1.0A SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Daya Electric Group Co....
RS1A DAYA-RS1A Datasheet
52Kb / 2P
   1.0A SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIER
More results




Acerca de Diodes Incorporated


Diodos Incorporated es una empresa que cotiza en bolsa que diseña, fabrica y proporciona una amplia gama de semiconductores de señal mixtos, analógicos y de señal mixto y soluciones de energía completas.
La compañía fue fundada en 1964 y tiene su sede en Plano, Texas.
Opera a nivel mundial con centros de ventas, soporte y diseño en América del Norte, Europa y Asia.
Diodos Incorporated sirve a una variedad de industrias, que incluyen automotriz, comunicaciones, computación, consumidores e industriales.
La compañía ofrece una amplia gama de productos, incluidos diodos, rectificadores, transistores, reguladores de voltaje, MOSFET, conductores LED y dispositivos de protección, entre otros.
La misión de la compañía es proporcionar a los clientes productos de alta calidad y alta confiabilidad y un excelente servicio al cliente.
Con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, Diodos Incorporated se compromete a convertirse en un proveedor líder de soluciones de gestión de energía.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com