Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

BD48K39 Datasheet (PDF) - Rohm

BD48K39 Datasheet PDF - Rohm
No. de pieza BD48K39
Descarga  BD48K39 Descarga

Tamaño del archivo   507.55 Kbytes
Page   18 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos Standard CMOS Voltage Detector IC

BD48K39 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
BD48K39 Datasheet PDF - Rohm

No. de pieza BD48K39
Descarga  BD48K39 Click to download

Tamaño del archivo   507.55 Kbytes
Page   18 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos Standard CMOS Voltage Detector IC

BD48K39 Datasheet (HTML) - Rohm

Back Button BD48K39 Datasheet HTML 1Page - Rohm BD48K39 Datasheet HTML 2Page - Rohm BD48K39 Datasheet HTML 3Page - Rohm BD48K39 Datasheet HTML 4Page - Rohm BD48K39 Datasheet HTML 5Page - Rohm BD48K39 Datasheet HTML 6Page - Rohm BD48K39 Datasheet HTML 7Page - Rohm BD48K39 Datasheet HTML 8Page - Rohm BD48K39 Datasheet HTML 9Page - Rohm BD48K39 Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button 

BD48K39 Detalles de producto

Description
ROHM’s BD48□□G/FVE and BD49□□G/FVE series are highly accurate, low current consumption reset IC series. The lineup was established with tow output types (Nch open drain and CMOS output) and detection voltages range from 2.3V to 6.0V in increments of 0.1V, so that the series may be selected according the application at hand.

Features
1) Detection voltage: 2.3V to 6.0V (Typ.), 0.1V steps
2) High accuracy detection voltage: ±1.0%
3) Ultra-low current consumption: 0.8μA (Typ.)
4) Nch open drain output (BD48□□G/FVE), CMOS output (BD49□□G/FVE)
5) Compact packages VSOF5: BD48□□FVE, BD49□□FVE
                                    SSOP5: BD48□□G, BD49□□G

Applications
    All electronic devices that use microcontrollers and logic circuits




Número de pieza similar - BD48K39

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
BD48K39 ROHM-BD48K39 Datasheet
507Kb / 18P
   Standard CMOS Standard CMOS
BD48K39 ROHM-BD48K39 Datasheet
507Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD48K39 ROHM-BD48K39 Datasheet
433Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD48K39G ROHM-BD48K39G Datasheet
433Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD48K39G-TL ROHM-BD48K39G-TL Datasheet
433Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
More results


Descripción similar - BD48K39

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
BD4860 ROHM-BD4860_09 Datasheet
269Kb / 10P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD4833G-TR ROHM-BD4833G-TR Datasheet
507Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD48E23G-MTR ROHM-BD48E23G-MTR Datasheet
343Kb / 17P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD48K25G-TL ROHM-BD48K25G-TL Datasheet
433Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD4835G-TR ROHM-BD4835G-TR Datasheet
433Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD4940G-TR ROHM-BD4940G-TR Datasheet
433Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD48E23G-TR ROHM-BD48E23G-TR Datasheet
433Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD4930G-TR ROHM-BD4930G-TR Datasheet
507Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD48XXG ROHM-BD48XXG_09 Datasheet
269Kb / 10P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD4850G-TR ROHM-BD4850G-TR Datasheet
507Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
More results




Acerca de Rohm


Rohm Semiconductor es una compañía de semiconductores japoneses que fue fundada en 1958.

La compañía se especializa en el diseño y fabricación de una amplia gama de productos que incluyen gestión de energía, dispositivos de energía y circuitos integrados analógicos y de señal mixta.

Los productos de ROHM se utilizan en diversas aplicaciones, como Electrónica de Consumidor, Automotriz, Industrial y Telecomunicaciones.

La compañía es conocida por su enfoque en las tecnologías de ahorro de energía y su experiencia en diseño de baja potencia.

ROHM tiene operaciones en más de 20 países y es una de las compañías de semiconductores más grandes del mundo.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com