Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SB10-05A2 Datasheet (PDF) - Sanyo Semicon Device

SB10-05A2 Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device
No. de pieza SB10-05A2
Descarga  SB10-05A2 Descarga

Tamaño del archivo   77.41 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Página de inicio  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Descripción Electrónicos High frequency rectification (switching regulators, converters, choppers).

SB10-05A2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
SB10-05A2 Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device

No. de pieza SB10-05A2
Descarga  SB10-05A2 Click to download

Tamaño del archivo   77.41 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Página de inicio  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Descripción Electrónicos High frequency rectification (switching regulators, converters, choppers).

SB10-05A2 Datasheet (HTML) - Sanyo Semicon Device

SB10-05A2 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device SB10-05A2 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device SB10-05A2 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device

SB10-05A2 Detalles de producto

Features
• Low forward voltage (VF max=0.58V).
• Fast reverse recovery time (trr max=30ns).
• Low switching noise.
• Average rectified current (IO=1.0A).

Applications
• High frequency rectification (switching regulators,
   converters, choppers).




Número de pieza similar - SB10-05A2

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sanyo Semicon Device
SB10-05A2 SANYO-SB10-05A2 Datasheet
75Kb / 3P
   50V, 1.0A Rectifier
More results


Descripción similar - SB10-05A2

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sanyo Semicon Device
SB10-05P-TD-E SANYO-SB10-05P-TD-E Datasheet
65Kb / 3P
   High frequency rectification (switching regulators, converters, choppers).
logo
Zhaoxingwei Electronics...
SB07-03C ZHAOXINGWEI-SB07-03C Datasheet
171Kb / 2P
   High frequency rectification (switching regulators, converters, choppers).
logo
KEC(Korea Electronics)
KDR521T KEC-KDR521T Datasheet
64Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE(HIGH FREQUENCY RECTIFICATION, SWITCHING, REGULATORS, CONVERTERS, CHOPPERS)
KDR511T KEC-KDR511T Datasheet
384Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE(HIGH FREQUENCY RECTIFICATION, SWITCHING, REGULATORS, CONVERTERS, CHOPPERS)
logo
Seiko Instruments Inc
S-8550AA-M5T1X SII-S-8550AA-M5T1X Datasheet
1Mb / 31P
   RECTIFICATION, PWM CONTROL SWITCHING REGULATORS
logo
International Rectifier
IRF7456TRPBF IRF-IRF7456TRPBF Datasheet
211Kb / 8P
   High Frequency DC-DC Converters with Synchronous Rectification
IRF7470PBF IRF-IRF7470PBF_15 Datasheet
133Kb / 8P
   High Frequency DC-DC Converters with Synchronous Rectification
IRF7456PBF IRF-IRF7456PBF_15 Datasheet
211Kb / 8P
   High Frequency DC-DC Converters with Synchronous Rectification
logo
Guangdong Youtai Semico...
IRF7470TR UMW-IRF7470TR Datasheet
376Kb / 8P
   High Frequency DC-DC Converters with Synchronous Rectification
logo
International Rectifier
IRF7470TRPBF IRF-IRF7470TRPBF Datasheet
133Kb / 8P
   High Frequency DC-DC Converters with Synchronous Rectification
More results




Acerca de Sanyo Semicon Device


Sanyo Semiconductor Device Corporation, o dispositivo Sanyo Semicon, fue una subsidiaria de Sanyo Electric Co., Ltd., una compañía de electrónica japonesa. El dispositivo Sanyo Semicon era un fabricante de dispositivos semiconductores, incluidos diodos, transistores y otros componentes para la electrónica de consumo, las aplicaciones automotrices e industriales. La compañía se estableció en 1970 y tuvo su sede en Osaka, Japón.

El dispositivo Sanyo Semicon era conocido por sus productos de alta calidad y su compromiso de satisfacer las necesidades de sus clientes. La compañía tuvo un fuerte enfoque en la investigación y el desarrollo y participó en el desarrollo de nuevas tecnologías y productos para la industria de los semiconductores. Los productos del dispositivo Sanyo Semicon se usaron ampliamente en una variedad de aplicaciones y ayudaron a apoyar el crecimiento de la industria electrónica.

En 2010, Sanyo Electric fue adquirido por Panasonic Corporation, una compañía líder global de electrónica. Como resultado, el dispositivo Sanyo Semicon se convirtió en una subsidiaria de Panasonic y se integró en su negocio de semiconductores. La adquisición permitió a Panasonic expandir su cartera de productos y ofertas en el mercado de semiconductores y fortalecer aún más su posición en la industria electrónica.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com