Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FGB30N6S2T Datasheet (PDF) - Fairchild Semiconductor

FGB30N6S2T Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No. de pieza FGB30N6S2T
Descarga  FGB30N6S2T Descarga

Tamaño del archivo   179.31 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos 600V, SMPS II Series N-Channel IGBT

FGB30N6S2T Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
FGB30N6S2T Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FGB30N6S2T
Descarga  FGB30N6S2T Click to download

Tamaño del archivo   179.31 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos 600V, SMPS II Series N-Channel IGBT

FGB30N6S2T Datasheet (HTML) - Fairchild Semiconductor

FGB30N6S2T Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FGB30N6S2T Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FGB30N6S2T Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FGB30N6S2T Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FGB30N6S2T Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FGB30N6S2T Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FGB30N6S2T Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FGB30N6S2T Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FGB30N6S2T Detalles de producto

General Description
The FGH30N6S2, FGP30N6S2, and FGB30N6S2 are Low Gate Charge, Low Plateau Voltage SMPS II IGBTs combining the fast switching speed of the SMPS IGBTs along with lower gate charge and plateau voltage and avalanche capability (UIS). These LGC devices shorten delay times, and reduce the power requirement of the gate drive.

Features
• 100kHz Operation at 390V, 14A
• 200kHZ Operation at 390V, 9A
• 600V Switching SOA Capability
• Typical Fall Time. . . . . . . . . . . 90ns at TJ = 125°CC
• Low Gate Charge . . . . . . . . . 23nC at VGE = 15V
• Low Plateau Voltage . . . . . . . . . . . . .6.5V Typical
• UIS Rated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150mJ
• Low Conduction Loss




Número de pieza similar - FGB30N6S2T

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FGB30N6S2 FAIRCHILD-FGB30N6S2 Datasheet
177Kb / 8P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT
FGB30N6S2 FAIRCHILD-FGB30N6S2 Datasheet
259Kb / 11P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT
FGB30N6S2D FAIRCHILD-FGB30N6S2D Datasheet
281Kb / 12P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel StealthTM Diode
FGB30N6S2D FAIRCHILD-FGB30N6S2D Datasheet
287Kb / 12P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel StealthTM Diode
FGB30N6S2DT FAIRCHILD-FGB30N6S2DT Datasheet
287Kb / 12P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel StealthTM Diode
More results


Descripción similar - FGB30N6S2T

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FGH50N6S2 FAIRCHILD-FGH50N6S2 Datasheet
173Kb / 8P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT
FGH30N6S2 FAIRCHILD-FGH30N6S2_01 Datasheet
259Kb / 11P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT
FGH30N6S2 FAIRCHILD-FGH30N6S2 Datasheet
177Kb / 8P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT
FGH20N6S2 FAIRCHILD-FGH20N6S2 Datasheet
183Kb / 8P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT
FGH40N6S2 FAIRCHILD-FGH40N6S2 Datasheet
176Kb / 8P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT
FGH60N6S2 FAIRCHILD-FGH60N6S2 Datasheet
175Kb / 8P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT
logo
Intersil Corporation
HGTD7N60A4S INTERSIL-HGTD7N60A4S Datasheet
168Kb / 11P
   600V, SMPS Series N-Channel IGBT
June 2000
logo
Fairchild Semiconductor
HGT1S7N60A4S9A FAIRCHILD-HGT1S7N60A4S9A Datasheet
204Kb / 8P
   600V, SMPS Series N-Channel IGBT
HGTD3N60A4S FAIRCHILD-HGTD3N60A4S Datasheet
189Kb / 8P
   600V, SMPS Series N-Channel IGBT
HGTG40N60A4 FAIRCHILD-HGTG40N60A4 Datasheet
181Kb / 8P
   600V, SMPS Series N-Channel IGBT
More results




Acerca de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor fue una compañía pionera de semiconductores que se fundó a fines de la década de 1950.
La compañía era conocida por su innovación en el desarrollo del primer transistor comercial y por sus contribuciones al avance de la tecnología de circuito integrado.
Fairchild se convirtió en un proveedor líder de semiconductores de energía, circuitos integrados analógicos y de señal mixta y otros productos de semiconductores.
La compañía fue adquirida por Semiconductor en 2016 y sus productos y tecnologías continúan desarrollándose y vendiendo bajo la marca On Semiconductor.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com