Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FQD1N80 Datasheet (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQD1N80 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No. de pieza FQD1N80
Descarga  FQD1N80 Descarga

Tamaño del archivo   1276.83 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 1.0 A, 20 廓

FQD1N80 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
FQD1N80 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FQD1N80
Descarga  FQD1N80 Click to download

Tamaño del archivo   1276.83 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 1.0 A, 20 廓

FQD1N80 Datasheet (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQD1N80 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD1N80 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD1N80 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD1N80 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD1N80 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD1N80 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD1N80 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD1N80 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD1N80 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor



Número de pieza similar - FQD1N80

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N80 FAIRCHILD-FQD1N80 Datasheet
635Kb / 9P
   800V N-Channel MOSFET
FQD1N80 FAIRCHILD-FQD1N80 Datasheet
760Kb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET 800 V, 1.0 A, 20
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD1N80 ISC-FQD1N80 Datasheet
305Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-07
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N80TF FAIRCHILD-FQD1N80TF Datasheet
760Kb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET 800 V, 1.0 A, 20
FQD1N80 FAIRCHILD-FQD1N80_09 Datasheet
737Kb / 9P
   800V N-Channel MOSFET
More results


Descripción similar - FQD1N80

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQI4N80TU FAIRCHILD-FQI4N80TU Datasheet
801Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 3.9 A, 3.6 廓
FQB7N60TM FAIRCHILD-FQB7N60TM Datasheet
771Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 3.9 A, 3.6 廓
FQPF6N80CT FAIRCHILD-FQPF6N80CT Datasheet
1,018Kb / 10P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 5.5 A, 2.5 廓
FQB9N50CTM FAIRCHILD-FQB9N50CTM Datasheet
487Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 500 V, 9 A, 800 m廓
FQD1N60CTM FAIRCHILD-FQD1N60CTM Datasheet
557Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 1.0 A, 11.5 廓
FQU1N60CTU FAIRCHILD-FQU1N60CTU Datasheet
557Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 1.0 A, 11.5 廓
FQD5N15TM FAIRCHILD-FQD5N15TM Datasheet
846Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 150 V, 4.3 A, 800 m廓
FQA10N80C-F109 FAIRCHILD-FQA10N80C-F109 Datasheet
435Kb / 8P
   FQA10N80C_F109 N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 10 A, 1.1 廓
FQT5P10TF FAIRCHILD-FQT5P10TF Datasheet
1Mb / 8P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -100 V, -1.0 A, 1.05 廓
FQD1N80TF FAIRCHILD-FQD1N80TF Datasheet
760Kb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET 800 V, 1.0 A, 20
More results




Acerca de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor fue una compañía pionera de semiconductores que se fundó a fines de la década de 1950.
La compañía era conocida por su innovación en el desarrollo del primer transistor comercial y por sus contribuciones al avance de la tecnología de circuito integrado.
Fairchild se convirtió en un proveedor líder de semiconductores de energía, circuitos integrados analógicos y de señal mixta y otros productos de semiconductores.
La compañía fue adquirida por Semiconductor en 2016 y sus productos y tecnologías continúan desarrollándose y vendiendo bajo la marca On Semiconductor.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com