Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

MIMMG300WB120B6TN Datasheet (PDF) - Micross Components

MIMMG300WB120B6TN Datasheet PDF - Micross Components
No. de pieza MIMMG300WB120B6TN
Descarga  MIMMG300WB120B6TN Descarga

Tamaño del archivo   2321.19 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  MICROSS [Micross Components]
Página de inicio  http://www.micross.com
Logo MICROSS - Micross Components
Descripción Electrónicos 1200V 300A Dual IGBT Module RoHS Compliant

MIMMG300WB120B6TN Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
MIMMG300WB120B6TN Datasheet PDF - Micross Components

No. de pieza MIMMG300WB120B6TN
Descarga  MIMMG300WB120B6TN Click to download

Tamaño del archivo   2321.19 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  MICROSS [Micross Components]
Página de inicio  http://www.micross.com
Logo MICROSS - Micross Components
Descripción Electrónicos 1200V 300A Dual IGBT Module RoHS Compliant

MIMMG300WB120B6TN Datasheet (HTML) - Micross Components

MIMMG300WB120B6TN Datasheet HTML 1Page - Micross Components MIMMG300WB120B6TN Datasheet HTML 2Page - Micross Components MIMMG300WB120B6TN Datasheet HTML 3Page - Micross Components MIMMG300WB120B6TN Datasheet HTML 4Page - Micross Components MIMMG300WB120B6TN Datasheet HTML 5Page - Micross Components



Número de pieza similar - MIMMG300WB120B6TN

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Micross Components
MIMMG300D060B6EN MICROSS-MIMMG300D060B6EN Datasheet
2Mb / 5P
   600V 300A IGBT Module RoHS Compliant
MIMMG300D060B6N MICROSS-MIMMG300D060B6N Datasheet
2Mb / 5P
   600V 300A IGBT Module RoHS Compliant
MIMMG300D120B6TN MICROSS-MIMMG300D120B6TN Datasheet
2Mb / 5P
   1200V 300A IGBT Module RoHS Compliant
MIMMG300DR120B MICROSS-MIMMG300DR120B Datasheet
2Mb / 5P
   1200V 300A IGBT Module RoHS Compliant
MIMMG300DR170B MICROSS-MIMMG300DR170B Datasheet
2Mb / 5P
   1700V 300A IGBT Module RoHS Compliant
More results


Descripción similar - MIMMG300WB120B6TN

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Micross Components
MIMMG300DR120B MICROSS-MIMMG300DR120B Datasheet
2Mb / 5P
   1200V 300A IGBT Module RoHS Compliant
MIMMG300D120B6TN MICROSS-MIMMG300D120B6TN Datasheet
2Mb / 5P
   1200V 300A IGBT Module RoHS Compliant
MIMMF300S120B MICROSS-MIMMF300S120B Datasheet
1Mb / 3P
   1200V 300A FRED Module RoHS Compliant
logo
Nihon Inter Electronics...
PDMB300B12 NIEC-PDMB300B12 Datasheet
116Kb / 3P
   IGBT MODULE Dual 300A 1200V
PDMB300B12C NIEC-PDMB300B12C Datasheet
116Kb / 3P
   IGBT MODULE Dual 300A 1200V
logo
Micross Components
MIMMG225WB120B6TN MICROSS-MIMMG225WB120B6TN Datasheet
2Mb / 5P
   1200V 225A Dual IGBT Module RoHS Compliant
MIMMG300D060B6N MICROSS-MIMMG300D060B6N Datasheet
2Mb / 5P
   600V 300A IGBT Module RoHS Compliant
MIMMG300D060B6EN MICROSS-MIMMG300D060B6EN Datasheet
2Mb / 5P
   600V 300A IGBT Module RoHS Compliant
MIMMG300DR170B MICROSS-MIMMG300DR170B Datasheet
2Mb / 5P
   1700V 300A IGBT Module RoHS Compliant
logo
Littelfuse
MG12300D-BA1MM LITTELFUSE-MG12300D-BA1MM Datasheet
1Mb / 6P
   1200V 300A IGBT Module
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com