Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

CAR2548FPZ01A Datasheet (PDF) - Lineage Power Corporation

CAR2548FPZ01A Datasheet PDF - Lineage Power Corporation
No. de pieza CAR2548FPZ01A
Descarga  CAR2548FPZ01A Descarga

Tamaño del archivo   304.55 Kbytes
Page   15 Pages
Fabricante Electrónico  LINEAGEPOWER [Lineage Power Corporation]
Página de inicio  http://www.lineagepower.com
Logo LINEAGEPOWER - Lineage Power Corporation
Descripción Electrónicos 90Vac to 264Vac 48Vdc @ 2500W; 3.3Vdc or 5 Vdc @ 1A

CAR2548FPZ01A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
CAR2548FPZ01A Datasheet PDF - Lineage Power Corporation

No. de pieza CAR2548FPZ01A
Descarga  CAR2548FPZ01A Click to download

Tamaño del archivo   304.55 Kbytes
Page   15 Pages
Fabricante Electrónico  LINEAGEPOWER [Lineage Power Corporation]
Página de inicio  http://www.lineagepower.com
Logo LINEAGEPOWER - Lineage Power Corporation
Descripción Electrónicos 90Vac to 264Vac 48Vdc @ 2500W; 3.3Vdc or 5 Vdc @ 1A

CAR2548FPZ01A Datasheet (HTML) - Lineage Power Corporation

Back Button CAR2548FPZ01A Datasheet HTML 1Page - Lineage Power Corporation CAR2548FPZ01A Datasheet HTML 2Page - Lineage Power Corporation CAR2548FPZ01A Datasheet HTML 3Page - Lineage Power Corporation CAR2548FPZ01A Datasheet HTML 4Page - Lineage Power Corporation CAR2548FPZ01A Datasheet HTML 5Page - Lineage Power Corporation CAR2548FPZ01A Datasheet HTML 6Page - Lineage Power Corporation CAR2548FPZ01A Datasheet HTML 7Page - Lineage Power Corporation CAR2548FPZ01A Datasheet HTML 8Page - Lineage Power Corporation CAR2548FPZ01A Datasheet HTML 9Page - Lineage Power Corporation CAR2548FPZ01A Datasheet HTML 10Page - Lineage Power Corporation Next Button 



Número de pieza similar - CAR2548FPZ01A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Lineage Power Corporati...
CAR2548FPZ0-1A LINEAGEPOWER-CAR2548FPZ0-1A Datasheet
1Mb / 2P
   2500 Watt 48V Front End Power Supply
More results


Descripción similar - CAR2548FPZ01A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Lineage Power Corporati...
CAR2548DC LINEAGEPOWER-CAR2548DC_14 Datasheet
302Kb / 15P
   -36Vdc to -75Vdc 48Vdc @ 2500W; 3.3Vdc or 5 Vdc @ 1A
logo
General Semiconductor
EN55022 GE-EN55022 Datasheet
197Kb / 7P
   CAR2512FP series rectifier Input: 90Vac to 264Vac Output: 12Vdc 208A 3.3Vdc or 5 Vdc 1A
logo
General Electric Compan...
CAR0812FP GEC-CAR0812FP Datasheet
322Kb / 15P
   Input: 85VAC to 264VAC; Output: 12VDC @ 850W; 3.3VDC or 5 VDC @ 1A
May 2, 2013
logo
Lineage Power Corporati...
CAR2512TE LINEAGEPOWER-CAR2512TE Datasheet
303Kb / 15P
   90VAC to 264VAC 12VDC@ 2500W; 3.3/5VDC standby @ 15W
CAR1212DC LINEAGEPOWER-CAR1212DC_14 Datasheet
657Kb / 16P
   -36VD C to -75VDC 12VDC @ 1200W; 3.3VDC or 5 VDC @ 1A
logo
Wall Industries,Inc.
DCHB150 WALL-DCHB150 Datasheet
617Kb / 9P
   Single Outputs Ranging from 3.3VDC to 48VDC
logo
Lineage Power Corporati...
CP2500DC54PEZ LINEAGEPOWER-CP2500DC54PEZ Datasheet
310Kb / 15P
   Input: -40 to -72Vdc; Outputs: 짹54 Vdc @ 2500W; 5 Vdc @ 4W
CAR1212FP LINEAGEPOWER-CAR1212FP_14 Datasheet
269Kb / 7P
   85Vac to 264Vac 12Vdc @ 1250W; 5 Vdc @ 0.5A
JRCW450U LINEAGEPOWER-JRCW450U Datasheet
1Mb / 14P
   36??5 Vdc Input; 48Vdc Output; 450W Output
logo
AIMTEC
AME3-CJZ AIMTEC-AME3-CJZ Datasheet
159Kb / 3P
   Input: 85-264VAC, 47-63Hz, or 100-370 VDC
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com