Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

BD5246FVE-TR Datasheet (PDF) - Rohm

BD5246FVE-TR Datasheet PDF - Rohm
No. de pieza BD5246FVE-TR
Descarga  BD5246FVE-TR Descarga

Tamaño del archivo   400.42 Kbytes
Page   16 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series

BD5246FVE-TR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
BD5246FVE-TR Datasheet PDF - Rohm

No. de pieza BD5246FVE-TR
Descarga  BD5246FVE-TR Click to download

Tamaño del archivo   400.42 Kbytes
Page   16 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series

BD5246FVE-TR Datasheet (HTML) - Rohm

Back Button BD5246FVE-TR Datasheet HTML 1Page - Rohm BD5246FVE-TR Datasheet HTML 2Page - Rohm BD5246FVE-TR Datasheet HTML 3Page - Rohm BD5246FVE-TR Datasheet HTML 4Page - Rohm BD5246FVE-TR Datasheet HTML 5Page - Rohm BD5246FVE-TR Datasheet HTML 6Page - Rohm BD5246FVE-TR Datasheet HTML 7Page - Rohm BD5246FVE-TR Datasheet HTML 8Page - Rohm BD5246FVE-TR Datasheet HTML 9Page - Rohm BD5246FVE-TR Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button 

BD5246FVE-TR Detalles de producto

Description
ROHM’s BD52□□G/FVE and BD53□□G/FVE series are highly accurate, low current consumption reset IC series with a built-in delay circuit. The lineup was established with tow output types (Nch open drain and CMOS output) and detection voltages range from 2.3V to 6.0V in increments of 0.1V, so that the series may be selected according the application at hand.

Features
1)  Detection voltage: 2.3V to 6.0V (Typ.), 0.1V steps
2)  High accuracy detection voltage: ±1.0%
3)  Ultra-low current consumption: 0.8µA (Typ.)
4)  Nch open drain output (BD52□□G/FVE), CMOS output (BD53□□G/FVE)
5)  Compact packages  VSOF5: BD52□□FVE, BD53□□FVE
                                      SSOP5: BD52□□G, BD53□□G




Número de pieza similar - BD5246FVE-TR

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
BD5246FVE-TR ROHM-BD5246FVE-TR Datasheet
400Kb / 16P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD5246FVE-TR ROHM-BD5246FVE-TR Datasheet
410Kb / 16P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD5246FVE-TR ROHM-BD5246FVE-TR Datasheet
474Kb / 16P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD5246FVE-TR ROHM-BD5246FVE-TR Datasheet
400Kb / 16P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD5246FVE-TR ROHM-BD5246FVE-TR Datasheet
400Kb / 16P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
More results


Descripción similar - BD5246FVE-TR

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
BD4142HFV ROHM-BD4142HFV Datasheet
698Kb / 18P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC
BD5231FVE-TR ROHM-BD5231FVE-TR Datasheet
474Kb / 16P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD5260 ROHM-BD5260_13 Datasheet
400Kb / 16P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD52E23G-TR ROHM-BD52E23G-TR Datasheet
373Kb / 15P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD5223G-TR ROHM-BD5223G-TR Datasheet
308Kb / 12P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD5240G-TR ROHM-BD5240G-TR Datasheet
400Kb / 16P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD52E23G-MTR ROHM-BD52E23G-MTR Datasheet
396Kb / 15P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD5223G-TR ROHM-BD5223G-TR_13 Datasheet
400Kb / 16P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD5229G-TR ROHM-BD5229G-TR Datasheet
400Kb / 16P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD5228FVE-TR ROHM-BD5228FVE-TR Datasheet
400Kb / 16P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
More results




Acerca de Rohm


Rohm Semiconductor es una compañía de semiconductores japoneses que fue fundada en 1958.

La compañía se especializa en el diseño y fabricación de una amplia gama de productos que incluyen gestión de energía, dispositivos de energía y circuitos integrados analógicos y de señal mixta.

Los productos de ROHM se utilizan en diversas aplicaciones, como Electrónica de Consumidor, Automotriz, Industrial y Telecomunicaciones.

La compañía es conocida por su enfoque en las tecnologías de ahorro de energía y su experiencia en diseño de baja potencia.

ROHM tiene operaciones en más de 20 países y es una de las compañías de semiconductores más grandes del mundo.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com