Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

KTA1664 Datasheet (PDF) - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

KTA1664 Datasheet PDF - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD
No. de pieza KTA1664
Descarga  KTA1664 Descarga

Tamaño del archivo   127.96 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  WINNERJOIN [SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD]
Página de inicio  http://www.wej.cn
Logo WINNERJOIN - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD
Descripción Electrónicos TRANSISTOR (PNP)

KTA1664 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
KTA1664 Datasheet PDF - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

No. de pieza KTA1664
Descarga  KTA1664 Click to download

Tamaño del archivo   127.96 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  WINNERJOIN [SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD]
Página de inicio  http://www.wej.cn
Logo WINNERJOIN - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD
Descripción Electrónicos TRANSISTOR (PNP)

KTA1664 Datasheet (HTML) - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

KTA1664 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

KTA1664 Detalles de producto

FEATURES
    Power dissipation PCM: 0.5 W (Tamb=25℃)
    Collector current ICM: -0.8 A
    Collector-base voltage V(BR)CBO: -35 V
    Operating and storage junction temperature range TJ, Tstg: -55℃ to +150℃




Número de pieza similar - KTA1664

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
KEC(Korea Electronics)
KTA1664 KEC-KTA1664 Datasheet
343Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (HIGH CURRENT)
logo
Weitron Technology
KTA1664 WEITRON-KTA1664 Datasheet
114Kb / 3P
   NPN Epitaxial Planar Transistors
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
KTA1664 HTSEMI-KTA1664 Datasheet
369Kb / 1P
   TRANSISTOR (PNP)
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
KTA1664 FOSHAN-KTA1664 Datasheet
871Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-89 Plastic Package
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
KTA1664 JIANGSU-KTA1664 Datasheet
1Mb / 4P
   S O T-89-3L Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Descripción similar - KTA1664

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC807U JIANGSU-BC807U Datasheet
1Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC856S JIANGSU-BC856S Datasheet
288Kb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT2907A JIANGSU-MMDT2907A Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT5401 JIANGSU-MMDT5401 Datasheet
4Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC857S JIANGSU-BC857S Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
UMT2N JIANGSU-UMT2N Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
EMB3 HTSEMI-EMB3 Datasheet
551Kb / 1P
   DIGITAL TRANSISTOR (PNP PNP)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC857BV JIANGSU-BC857BV Datasheet
828Kb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
EMZ8 JIANGSU-EMZ8 Datasheet
4Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
2SA1873 JIANGSU-2SA1873 Datasheet
934Kb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT3906 JIANGSU-MMDT3906 Datasheet
3Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com