Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

BU2508-E3 Datasheet (PDF) - Vishay Siliconix

BU2508-E3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No. de pieza BU2508-E3
Descarga  BU2508-E3 Descarga

Tamaño del archivo   111.66 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Enhanced isoCink Bridge Rectifiers

BU2508-E3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
BU2508-E3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No. de pieza BU2508-E3
Descarga  BU2508-E3 Click to download

Tamaño del archivo   111.66 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Enhanced isoCink Bridge Rectifiers

BU2508-E3 Datasheet (HTML) - Vishay Siliconix

BU2508-E3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix BU2508-E3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix BU2508-E3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix BU2508-E3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix BU2508-E3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix BU2508-E3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix

BU2508-E3 Detalles de producto

* Tested to UL standard for safety electrically isolated semiconductor devices. UL 1557 4th edition.Dielectric tested to maximum case, storage and junction temperature to 150 °C to withstand 1500 V. Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating.



FEATURES

• UL recognition file number E309391 (QQQX2) UL 1557 (see *)

• Thin single in-line package

• Available for BU-5S lead forming option (part number with “5S” suffix, e.g. BU25065S)

• Superior thermal conductivity

• Solder dip 275 °C max. 10 s, per JESD 22-B106

• Material categorization: For definitions of compliance please see www.vishay.com/doc?99912



TYPICAL APPLICATIONS

General purpose use in AC/DC bridge full wave rectification for switching power supply, home appliances and white-goods applications.




Número de pieza similar - BU2508-E3

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
BU2508-E3 VISHAY-BU2508-E3 Datasheet
115Kb / 6P
   Thin single in-line package
Revision: 16-Aug-13
More results


Descripción similar - BU2508-E3

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
PB5006-E3 VISHAY-PB5006-E3 Datasheet
98Kb / 5P
   Enhanced isoCink Bridge Rectifiers
Revision: 26-Jun-13
BU25H06 VISHAY-BU25H06_V01 Datasheet
139Kb / 5P
   Enhanced isoCink??Bridge Rectifiers
01-Jan-2022
PB3006 VISHAY-PB3006_13 Datasheet
94Kb / 6P
   Enhanced isoCink Bridge Rectifiers
Revision: 26-Jun-13
PB5006 VISHAY-PB5006_13 Datasheet
94Kb / 6P
   Enhanced isoCink Bridge Rectifiers
Revision: 26-Jun-13
BU1006A VISHAY-BU1006A_V01 Datasheet
150Kb / 6P
   Enhanced isoCink??Bridge Rectifiers
01-Jan-2022
BU1206 VISHAY-BU1206_V01 Datasheet
150Kb / 6P
   Enhanced isoCink??Bridge Rectifiers
01-Jan-2022
PB3506 VISHAY-PB3506_13 Datasheet
94Kb / 6P
   Enhanced isoCink Bridge Rectifiers
Revision: 26-Jun-13
BU1506 VISHAY-BU1506_V01 Datasheet
153Kb / 6P
   Enhanced isoCink??Bridge Rectifiers
01-Jan-2022
BU1006 VISHAY-BU1006_V01 Datasheet
150Kb / 6P
   Enhanced isoCink??Bridge Rectifiers
01-Jan-2022
PB4006 VISHAY-PB4006_13 Datasheet
94Kb / 6P
   Enhanced isoCink Bridge Rectifiers
Revision: 26-Jun-13
More results




Acerca de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix es una subsidiaria de Vishay Intertechnology, un fabricante global de componentes electrónicos pasivos.
Vishay Siliconix se especializa en el diseño, la fabricación y la comercialización de MOSFET de potencia, IGBTS y otros semiconductores de poder.
La compañía fue fundada en 1962 y tiene su sede en Santa Clara, California.
Vishay Siliconix proporciona soluciones de energía para una variedad de aplicaciones, incluidos sistemas de energía renovable, equipos industriales, informática y telecomunicaciones, y electrónica automotriz.
Los productos de la compañía están diseñados para alta eficiencia, bajo consumo de energía y alta confiabilidad, y se fabrican en instalaciones de última generación utilizando procesos de fabricación avanzados.
Con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, Vishay Siliconix se compromete a proporcionar a sus clientes las mejores soluciones de gestión de energía para satisfacer sus necesidades.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com