Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

KSP62 Datasheet (PDF) - Fairchild Semiconductor

KSP62 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No. de pieza KSP62
Descarga  KSP62 Descarga

Tamaño del archivo   34.74 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos Darlington Transistor

KSP62 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
KSP62 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No. de pieza KSP62
Descarga  KSP62 Click to download

Tamaño del archivo   34.74 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos Darlington Transistor

KSP62 Datasheet (HTML) - Fairchild Semiconductor

KSP62 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor KSP62 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor KSP62 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor KSP62 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor

KSP62 Detalles de producto

Darlington Transistor

• Collector-Emitter Voltage:
   VCES=KSP62: 20V
        KSP63/64: 30V
• Collector Power Dissipation: PC (max)=625mW




Número de pieza similar - KSP62

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
KSP62 FAIRCHILD-KSP62 Datasheet
40Kb / 4P
   Darlington Transistor
KSP62 FAIRCHILD-KSP62 Datasheet
40Kb / 4P
   Darlington Transistor
More results


Descripción similar - KSP62

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
KSP25 FAIRCHILD-KSP25 Datasheet
32Kb / 4P
   Darlington Transistor
logo
Motorola, Inc
MMBT6427LT1 MOTOROLA-MMBT6427LT1 Datasheet
249Kb / 8P
   Darlington Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
KSP63TA FAIRCHILD-KSP63TA Datasheet
40Kb / 4P
   Darlington Transistor
logo
Unisonic Technologies
PZTA14 UTC-PZTA14_15 Datasheet
102Kb / 2P
   DARLINGTON TRANSISTOR
logo
ON Semiconductor
MMBT6427LT1G ONSEMI-MMBT6427LT1G Datasheet
192Kb / 6P
   Darlington Transistor
October, 2016 ??Rev. 5
logo
Unisonic Technologies
MPSA14 UTC-MPSA14 Datasheet
52Kb / 2P
   DARLINGTON TRANSISTOR
PZTA14 UTC-PZTA14 Datasheet
51Kb / 2P
   DARLINGTON TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
KSP12 FAIRCHILD-KSP12 Datasheet
33Kb / 4P
   Darlington Transistor
KST63 FAIRCHILD-KST63 Datasheet
53Kb / 4P
   Darlington Transistor
logo
Motorola, Inc
MPSA28 MOTOROLA-MPSA28 Datasheet
130Kb / 4P
   Darlington Transistor
MPSA62 MOTOROLA-MPSA62 Datasheet
157Kb / 4P
   Darlington Transistor
More results




Acerca de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor fue una compañía pionera de semiconductores que se fundó a fines de la década de 1950.
La compañía era conocida por su innovación en el desarrollo del primer transistor comercial y por sus contribuciones al avance de la tecnología de circuito integrado.
Fairchild se convirtió en un proveedor líder de semiconductores de energía, circuitos integrados analógicos y de señal mixta y otros productos de semiconductores.
La compañía fue adquirida por Semiconductor en 2016 y sus productos y tecnologías continúan desarrollándose y vendiendo bajo la marca On Semiconductor.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com