Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

KSD288 Datasheet (PDF) - Fairchild Semiconductor

KSD288 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No. de pieza KSD288
Descarga  KSD288 Descarga

Tamaño del archivo   42.45 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos Power Regulator Low Frequency High Power Amplifier

KSD288 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
KSD288 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No. de pieza KSD288
Descarga  KSD288 Click to download

Tamaño del archivo   42.45 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos Power Regulator Low Frequency High Power Amplifier

KSD288 Datasheet (HTML) - Fairchild Semiconductor

KSD288 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor KSD288 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor KSD288 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor KSD288 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor

KSD288 Detalles de producto

Power Regulator
Low Frequency High Power Amplifier

• Collector-Base Voltage : VCBO=80V
• Collector Dissipation : PC=25W(TC=25°C)




Número de pieza similar - KSD288

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
KSD288 FAIRCHILD-KSD288 Datasheet
50Kb / 4P
   Power Regulator Low Frequency High Power Amplifier
logo
Inchange Semiconductor ...
KSD288 ISC-KSD288 Datasheet
142Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
KSD288Y FAIRCHILD-KSD288Y Datasheet
50Kb / 4P
   Power Regulator Low Frequency High Power Amplifier
More results


Descripción similar - KSD288

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
KSD288Y FAIRCHILD-KSD288Y Datasheet
50Kb / 4P
   Power Regulator Low Frequency High Power Amplifier
KSC1173 FAIRCHILD-KSC1173 Datasheet
64Kb / 5P
   Low Frequency Power Amplifier Power Regulator
KSA473 FAIRCHILD-KSA473 Datasheet
61Kb / 5P
   Low Frequency Power Amplifier Power Regulator
KSA1614 FAIRCHILD-KSA1614 Datasheet
47Kb / 4P
   Low Frequency Power Amplifier Power Regulator
logo
Samsung semiconductor
KSA473 SAMSUNG-KSA473 Datasheet
237Kb / 7P
   PNP (LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER POWER REGULATOR)
logo
Fairchild Semiconductor
KSD73 FAIRCHILD-KSD73 Datasheet
43Kb / 4P
   Low Frequency High Power Amplifier
KSD73YTU FAIRCHILD-KSD73YTU Datasheet
48Kb / 4P
   Low Frequency High Power Amplifier
KSD73Y FAIRCHILD-KSD73Y Datasheet
48Kb / 4P
   Low Frequency High Power Amplifier
logo
List of Unclassifed Man...
2SD748 ETC-2SD748 Datasheet
30Kb / 1P
   LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER REGULATOR FOR TV POWER SUPPLY
logo
Fairchild Semiconductor
KSA1220 FAIRCHILD-KSA1220 Datasheet
76Kb / 5P
   Audio Frequency Power Amplifier High Frequency Power Amplifier
More results




Acerca de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor fue una compañía pionera de semiconductores que se fundó a fines de la década de 1950.
La compañía era conocida por su innovación en el desarrollo del primer transistor comercial y por sus contribuciones al avance de la tecnología de circuito integrado.
Fairchild se convirtió en un proveedor líder de semiconductores de energía, circuitos integrados analógicos y de señal mixta y otros productos de semiconductores.
La compañía fue adquirida por Semiconductor en 2016 y sus productos y tecnologías continúan desarrollándose y vendiendo bajo la marca On Semiconductor.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com