Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

IRF333 Datasheet (PDF) - Fairchild Semiconductor

IRF333 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No. de pieza IRF333
Descarga  IRF333 Descarga

Tamaño del archivo   177.13 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos N-Channel Power MOSFETs, 5.5A, 350 V/400V

IRF333 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
IRF333 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No. de pieza IRF333
Descarga  IRF333 Click to download

Tamaño del archivo   177.13 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos N-Channel Power MOSFETs, 5.5A, 350 V/400V

IRF333 Datasheet (HTML) - Fairchild Semiconductor

IRF333 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor IRF333 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor IRF333 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor IRF333 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor IRF333 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor IRF333 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor

IRF333 Detalles de producto

Description
These devices are n-channol, enhancement mode, power MOSFETs designed especially for high voltage, high speed applications, such as off-line switching power supplies, UPS, AC and DC motor controls, relay and solenoid drivers.

• VQS Rated at ±20 V
• Silicon Gate for Fast Switching Speeds
• IDSS, VDS(on), SOA and VGS(th) Specified at Elevated
   Temperature
• Rugged




Número de pieza similar - IRF333

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Samsung semiconductor
IRF333 SAMSUNG-IRF333 Datasheet
208Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRF333 NJSEMI-IRF333 Datasheet
848Kb / 3P
   IRF330-333/IRF730-733 MTM/MTP5N35/5N40 N-Channel Power MOSFETs
IRF333 NJSEMI-IRF333 Datasheet
848Kb / 3P
   IRF330-333/IRF730-733 MTM/MTP5N35/5N40 N-Channel Power MOSFETs
IRF333 NJSEMI-IRF333 Datasheet
848Kb / 3P
   N-Channel Power MOSFETs, 5.5 A, 350 V/400 V
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF333 ISC-IRF333 Datasheet
49Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Descripción similar - IRF333

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
2N6759 FAIRCHILD-2N6759 Datasheet
138Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs, 5.5A, 350V/400V
IRF710-713 FAIRCHILD-IRF710-713 Datasheet
147Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs, 2.25A, 350-400V
logo
Tak Cheong Electronics ...
TFP730 TAK_CHEONG-TFP730 Datasheet
345Kb / 7P
   N-Channel Power MOSFET 5.5A, 400V, 0.95廓
logo
Intersil Corporation
BUZ60 INTERSIL-BUZ60 Datasheet
41Kb / 5P
   5.5A, 400V, 1.000 Ohm, N-Channel Power MOSFET
October 1998
IRF330 INTERSIL-IRF330 Datasheet
58Kb / 7P
   5.5A, 400V, 1.000 Ohm, N-Channel Power MOSFET
logo
Tak Cheong Electronics ...
TFF730 TAK_CHEONG-TFF730 Datasheet
325Kb / 7P
   N-Channel Power MOSFET 5.5A, 400V, 0.95廓
logo
Intersil Corporation
IRF730 INTERSIL-IRF730 Datasheet
54Kb / 7P
   5.5A, 400V, 1.000 Ohm, N-Channel Power MOSFET
July 1999
logo
Unisonic Technologies
UF730 UTC-UF730 Datasheet
167Kb / 6P
   5.5A, 400V, 1.0 OHM, N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRF330 NJSEMI-IRF330 Datasheet
848Kb / 3P
   N-Channel Power MOSFETs, 5.5 A, 350 V/400 V
logo
Shindengen Electric Mfg...
P23F40HP2FM SHINDENGEN-P23F40HP2FM Datasheet
1Mb / 8P
   Power MOSFETs 400V, 23A, N-channel
More results




Acerca de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor fue una compañía pionera de semiconductores que se fundó a fines de la década de 1950.
La compañía era conocida por su innovación en el desarrollo del primer transistor comercial y por sus contribuciones al avance de la tecnología de circuito integrado.
Fairchild se convirtió en un proveedor líder de semiconductores de energía, circuitos integrados analógicos y de señal mixta y otros productos de semiconductores.
La compañía fue adquirida por Semiconductor en 2016 y sus productos y tecnologías continúan desarrollándose y vendiendo bajo la marca On Semiconductor.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com