Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FQPF3P50 Datasheet (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQPF3P50 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No. de pieza FQPF3P50
Descarga  FQPF3P50 Descarga

Tamaño del archivo   620.44 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos 500V P-Channel MOSFET

FQPF3P50 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
FQPF3P50 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FQPF3P50
Descarga  FQPF3P50 Click to download

Tamaño del archivo   620.44 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos 500V P-Channel MOSFET

FQPF3P50 Datasheet (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQPF3P50 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF3P50 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF3P50 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF3P50 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF3P50 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF3P50 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF3P50 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF3P50 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQPF3P50 Detalles de producto

General Description
These P-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for electronic lamp ballast based on complimentary half bridge.

Features
• -1.9A, -500V, RDS(on) = 4.9Ω @VGS = -10 V
• Low gate charge ( typical 18 nC)
• Low Crss ( typical 9.5 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability




Número de pieza similar - FQPF3P50

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF3P20 FAIRCHILD-FQPF3P20 Datasheet
529Kb / 8P
   QFET P-CHANNEL
More results


Descripción similar - FQPF3P50

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQD3P50TM FAIRCHILD-FQD3P50TM Datasheet
766Kb / 9P
   500V P-Channel MOSFET
FQD1P50TF FAIRCHILD-FQD1P50TF Datasheet
696Kb / 9P
   500V P-Channel MOSFET
FQD1P50 FAIRCHILD-FQD1P50 Datasheet
569Kb / 9P
   500V P-Channel MOSFET
FQB1P50 FAIRCHILD-FQB1P50 Datasheet
571Kb / 9P
   500V P-Channel MOSFET
FQB3P50 FAIRCHILD-FQB3P50 Datasheet
645Kb / 9P
   500V P-Channel MOSFET
FQB3P50TM FAIRCHILD-FQB3P50TM Datasheet
651Kb / 9P
   500V P-Channel MOSFET
FQD3P50 FAIRCHILD-FQD3P50_09 Datasheet
766Kb / 9P
   500V P-Channel MOSFET
FQD3P50 FAIRCHILD-FQD3P50 Datasheet
638Kb / 9P
   500V P-Channel MOSFET
FQPF1P50 FAIRCHILD-FQPF1P50 Datasheet
564Kb / 8P
   500V P-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD1P50 KERSEMI-KSMD1P50 Datasheet
1Mb / 8P
   500V P-Channel MOSFET
More results




Acerca de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor fue una compañía pionera de semiconductores que se fundó a fines de la década de 1950.
La compañía era conocida por su innovación en el desarrollo del primer transistor comercial y por sus contribuciones al avance de la tecnología de circuito integrado.
Fairchild se convirtió en un proveedor líder de semiconductores de energía, circuitos integrados analógicos y de señal mixta y otros productos de semiconductores.
La compañía fue adquirida por Semiconductor en 2016 y sus productos y tecnologías continúan desarrollándose y vendiendo bajo la marca On Semiconductor.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com