Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FQPF10N20 Datasheet (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQPF10N20 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No. de pieza FQPF10N20
Descarga  FQPF10N20 Descarga

Tamaño del archivo   777.64 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos 200V N-Channel MOSFET

FQPF10N20 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
FQPF10N20 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FQPF10N20
Descarga  FQPF10N20 Click to download

Tamaño del archivo   777.64 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos 200V N-Channel MOSFET

FQPF10N20 Datasheet (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQPF10N20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF10N20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF10N20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF10N20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF10N20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF10N20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF10N20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF10N20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQPF10N20 Detalles de producto

Description

This N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild Semiconductor’s proprietary planar stripe, DMOS technology.



Features

• 6.8 A, 200 V, RDS(on)= 0.36 Ω(Max.) @ VGS= 10 V

• Low Gate Charge (Typ. 13.5 nC)

• Low Crss (Typ. 13 pF)

• 100% Avalanche Tested

• Improved dv/dt capability




Número de pieza similar - FQPF10N20

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF10N20C FAIRCHILD-FQPF10N20C Datasheet
875Kb / 10P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF10N20C ISC-FQPF10N20C Datasheet
313Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF10N20L FAIRCHILD-FQPF10N20L Datasheet
569Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
More results


Descripción similar - FQPF10N20

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF48N20 FAIRCHILD-FQAF48N20 Datasheet
666Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FDP39N20 FAIRCHILD-FDP39N20 Datasheet
908Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQD10N20C FAIRCHILD-FQD10N20C_09 Datasheet
729Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD2210 AOSMD-AOD2210 Datasheet
309Kb / 6P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFW630B KERSEMI-IRFW630B Datasheet
1Mb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MS40N20 BWTECH-MS40N20 Datasheet
765Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP640 SEMIHOW-HFP640 Datasheet
309Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP19N20C FAIRCHILD-FQP19N20C Datasheet
1Mb / 10P
   200V N-Channel MOSFET
FQA34N20 FAIRCHILD-FQA34N20 Datasheet
731Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP4N20 FAIRCHILD-FQP4N20 Datasheet
688Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP630 FAIRCHILD-FQP630 Datasheet
745Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
More results




Acerca de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor fue una compañía pionera de semiconductores que se fundó a fines de la década de 1950.
La compañía era conocida por su innovación en el desarrollo del primer transistor comercial y por sus contribuciones al avance de la tecnología de circuito integrado.
Fairchild se convirtió en un proveedor líder de semiconductores de energía, circuitos integrados analógicos y de señal mixta y otros productos de semiconductores.
La compañía fue adquirida por Semiconductor en 2016 y sus productos y tecnologías continúan desarrollándose y vendiendo bajo la marca On Semiconductor.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com