Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

3-1393237-5 Datasheet (PDF) - Tyco Electronics

3-1393237-5 Datasheet PDF - Tyco Electronics
No. de pieza 3-1393237-5
Descarga  3-1393237-5 Descarga

Tamaño del archivo   542.94 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  MACOM [Tyco Electronics]
Página de inicio  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Descripción Electrónicos Power PCB Relay RT2

3-1393237-5 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
3-1393237-5 Datasheet PDF - Tyco Electronics

No. de pieza 3-1393237-5
Descarga  3-1393237-5 Click to download

Tamaño del archivo   542.94 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  MACOM [Tyco Electronics]
Página de inicio  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Descripción Electrónicos Power PCB Relay RT2

3-1393237-5 Datasheet (HTML) - Tyco Electronics

3-1393237-5 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics 3-1393237-5 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics 3-1393237-5 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics

3-1393237-5 Detalles de producto

RTseries (DC Coil) 16 Amp PC Board Miniature Relay

Users should thoroughly review the technical data before selecting a product part number. It is recommended that users also seek out the pertinent approvals files of the agencies/laboratories and review them to ensure the product meets the requirements for a given application.

Features
• SPST through DPDT contact arrangements.
• Immersion cleanable and flux tight versions available.
• VDE 10mm spacing, 5kV dielectric, coil to contacts.
• UL Class F (155°C) coil insulation system.
• Conforms to UL 508, 1873, 353 and 1950.
• Low profile; 15.7mm height.
• Sensitive coil; 400mW.
• Withstand surge voltage of 10,000V.
• Potter & Brumfield or Schrack brand.




Número de pieza similar - 3-1393237-5

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TE Connectivity Ltd
3-1393237-5 TEC-3-1393237-5 Datasheet
542Kb / 3P
   5kV/10mm coil-contact, reinforced insulation
More results


Descripción similar - 3-1393237-5

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Tyco Electronics
2-1393243-3 MACOM-2-1393243-3 Datasheet
642Kb / 3P
   Power PCB Relay RT2
2-1393243-0 MACOM-2-1393243-0 Datasheet
642Kb / 3P
   Power PCB Relay RT2
RT424005 MACOM-RT424005_05 Datasheet
215Kb / 3P
   Power PCB Relay RT2
8-1393243-5 MACOM-8-1393243-5 Datasheet
575Kb / 3P
   Power PCB Relay RT2
2-1393243-1 MACOM-2-1393243-1 Datasheet
642Kb / 3P
   Power PCB Relay RT2
2-1393243-6 MACOM-2-1393243-6 Datasheet
642Kb / 3P
   Power PCB Relay RT2
1649329-9 MACOM-1649329-9 Datasheet
575Kb / 3P
   Power PCB Relay RT2
RT424A12 MACOM-RT424A12 Datasheet
222Kb / 3P
   Power PCB Relay RT2 bistable
logo
TE Connectivity Ltd
RT2-DC TEC-RT2-DC Datasheet
411Kb / 4P
   Power PCB Relay RT2 DC and AC
RT423730 TEC-RT423730 Datasheet
410Kb / 4P
   Power PCB Relay RT2 DC and AC (for global markets)
More results




Acerca de Tyco Electronics


Tyco Electronics fue un proveedor líder de componentes electrónicos, soluciones de red y sistemas inalámbricos. La compañía se estableció originalmente en 1999 como Tyco International y luego pasó a llamarse Tyco Electronics en 2007. Tyco Electronics tenía una presencia global, con operaciones en más de 50 países y una fuerza laboral de aproximadamente 20,000 empleados.

La compañía proporcionó una amplia gama de productos y servicios, incluidos conectores, relés, soluciones de gestión de energía, dispositivos de protección de circuitos y otros componentes electrónicos para una variedad de industrias, incluidas automotriz, comunicaciones, médicos, industriales y electrónica de consumo. Tyco Electronics era conocido por su enfoque en la calidad, la confiabilidad y la innovación, y fue reconocido como líder en la industria electrónica.

En 2012, Tyco Electronics fue adquirido por la conectividad TE, un proveedor líder de conectividad y soluciones de sensores. La adquisición ayudó a la conectividad TE a expandir su cartera de productos y las ofertas en la industria electrónica y fortalecer aún más su posición en el mercado. Tyco Electronics es ahora una subsidiaria de la conectividad TE y continúa proporcionando productos y servicios de alta calidad a sus clientes.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com