Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FZT948 Datasheet (PDF) - Diodes Incorporated

FZT948 Datasheet PDF - Diodes Incorporated
No. de pieza FZT948
Descarga  FZT948 Descarga

Tamaño del archivo   227.28 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  DIODES [Diodes Incorporated]
Página de inicio  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Descripción Electrónicos SOT223 PNP SILICON PLANAR HIGH CURRENT (HIGH PERFORMANCE) TRANSISTORS

FZT948 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
FZT948 Datasheet PDF - Diodes Incorporated

No. de pieza FZT948
Descarga  FZT948 Click to download

Tamaño del archivo   227.28 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  DIODES [Diodes Incorporated]
Página de inicio  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Descripción Electrónicos SOT223 PNP SILICON PLANAR HIGH CURRENT (HIGH PERFORMANCE) TRANSISTORS

FZT948 Datasheet (HTML) - Diodes Incorporated

FZT948 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated FZT948 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated FZT948 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated FZT948 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated FZT948 Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated

FZT948 Detalles de producto

Features
• BVCEO > -30V
• IC = -5.5A High Continuous Collector Current
• IC = -20A Peak Pulse Current
• Low Saturation Voltage VCE(sat) < -140mV @ -1A
• hFE Specified up to -20A for a High Gain Hold-Up
• Lead-Free Finish; RoHS Compliant (Notes 1 & 2)
• Halogen and Antimony Free. “Green” Device (Note 3)
• Qualified to AEC-Q101 Standards for High Reliability
• PPAP Capable (Note 4)




Número de pieza similar - FZT948

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Zetex Semiconductors
FZT948 ZETEX-FZT948 Datasheet
216Kb / 5P
   PNP SILICON PLANAR HIGH CURRENT (HIGH PERFORMANCE) TRANSISTORS
logo
Diodes Incorporated
FZT948 DIODES-FZT948 Datasheet
227Kb / 5P
   SOT223 PNP SILICON PLANAR HIGH CURRENT
FZT948 DIODES-FZT948 Datasheet
568Kb / 7P
   20V PNP MEDIUM POWER TRANSISTOR
FZT9489 DIODES-FZT9489 Datasheet
606Kb / 7P
   30V PNP MEDIUM POWER TRANSISTOR IN SOT223
FZT9489 DIODES-FZT9489_15 Datasheet
606Kb / 7P
   30V PNP MEDIUM POWER TRANSISTOR IN SOT223
More results


Descripción similar - FZT948

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
List of Unclassifed Man...
FZT957TA ETC-FZT957TA Datasheet
114Kb / 5P
   SOT223 PNP SILICON PLANAR HIGH CURRENT (HIGH PERFORMANCE) TRANSISTORS
logo
Zetex Semiconductors
FZT955 ZETEX-FZT955_05 Datasheet
228Kb / 5P
   SOT223 PNP SILICON PLANAR HIGH CURRENT (HIGH PERFORMANCE) TRANSISTORS
logo
Diodes Incorporated
FZT955TA DIODES-FZT955TA Datasheet
235Kb / 5P
   SOT223 PNP SILICON PLANAR HIGH CURRENT (HIGH PERFORMANCE) TRANSISTORS
logo
Zetex Semiconductors
FZT951 ZETEX-FZT951 Datasheet
124Kb / 5P
   SOT223 PNP SILICON PLANAR HIGH CURRENT (HIGH PERFORMANCE) TRANSISTORS
logo
Diodes Incorporated
FZT951TA DIODES-FZT951TA Datasheet
110Kb / 5P
   SOT223 PNP SILICON PLANAR HIGH CURRENT (HIGH PERFORMANCE) TRANSISTORS
logo
List of Unclassifed Man...
FZT968TA ETC2-FZT968TA Datasheet
109Kb / 2P
   SOT223 PNP SILICON PLANAR HIGH CURRENT (HIGH PERFORMANCE) POWER TRANSISTOR
logo
Diodes Incorporated
FZT968 DIODES-FZT968_15 Datasheet
109Kb / 2P
   SOT223 PNP SILICON PLANAR HIGH CURRENT (HIGH PERFORMANCE) POWER TRANSISTOR
FZT955 DIODES-FZT955 Datasheet
235Kb / 5P
   SOT223 PNP SILICON PLANAR HIGH CURRENT
FZT951 DIODES-FZT951 Datasheet
110Kb / 5P
   SOT223 PNP SILICON PLANAR HIGH CURRENT
FZT948 DIODES-FZT948 Datasheet
227Kb / 5P
   SOT223 PNP SILICON PLANAR HIGH CURRENT
More results




Acerca de Diodes Incorporated


Diodos Incorporated es una empresa que cotiza en bolsa que diseña, fabrica y proporciona una amplia gama de semiconductores de señal mixtos, analógicos y de señal mixto y soluciones de energía completas.
La compañía fue fundada en 1964 y tiene su sede en Plano, Texas.
Opera a nivel mundial con centros de ventas, soporte y diseño en América del Norte, Europa y Asia.
Diodos Incorporated sirve a una variedad de industrias, que incluyen automotriz, comunicaciones, computación, consumidores e industriales.
La compañía ofrece una amplia gama de productos, incluidos diodos, rectificadores, transistores, reguladores de voltaje, MOSFET, conductores LED y dispositivos de protección, entre otros.
La misión de la compañía es proporcionar a los clientes productos de alta calidad y alta confiabilidad y un excelente servicio al cliente.
Con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, Diodos Incorporated se compromete a convertirse en un proveedor líder de soluciones de gestión de energía.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com