Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

CY7C199D-10VXIT Datasheet (PDF) - Cypress Semiconductor

CY7C199D-10VXIT Datasheet PDF - Cypress Semiconductor
No. de pieza CY7C199D-10VXIT
Descarga  CY7C199D-10VXIT Descarga

Tamaño del archivo   476.98 Kbytes
Page   14 Pages
Fabricante Electrónico  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Página de inicio  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor
Descripción Electrónicos 256 K (32 K 횞 8) Static RAM

CY7C199D-10VXIT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
CY7C199D-10VXIT Datasheet PDF - Cypress Semiconductor

No. de pieza CY7C199D-10VXIT
Descarga  CY7C199D-10VXIT Click to download

Tamaño del archivo   476.98 Kbytes
Page   14 Pages
Fabricante Electrónico  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Página de inicio  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor
Descripción Electrónicos 256 K (32 K 횞 8) Static RAM

CY7C199D-10VXIT Datasheet (HTML) - Cypress Semiconductor

Back Button CY7C199D-10VXIT Datasheet HTML 1Page - Cypress Semiconductor CY7C199D-10VXIT Datasheet HTML 2Page - Cypress Semiconductor CY7C199D-10VXIT Datasheet HTML 3Page - Cypress Semiconductor CY7C199D-10VXIT Datasheet HTML 4Page - Cypress Semiconductor CY7C199D-10VXIT Datasheet HTML 5Page - Cypress Semiconductor CY7C199D-10VXIT Datasheet HTML 6Page - Cypress Semiconductor CY7C199D-10VXIT Datasheet HTML 7Page - Cypress Semiconductor CY7C199D-10VXIT Datasheet HTML 8Page - Cypress Semiconductor CY7C199D-10VXIT Datasheet HTML 9Page - Cypress Semiconductor CY7C199D-10VXIT Datasheet HTML 10Page - Cypress Semiconductor Next Button 

CY7C199D-10VXIT Detalles de producto

Functional Description
The CY7C199D is a high performance CMOS static RAM organized as 32,768 words by 8 bits.

Features
■ Temperature ranges
   ❐ Industrial: –40°C to 85°C
   ❐ Automotive-E: –40°C to 125°C
■ Pin and function compatible with CY7C199C
■ High speed
   ❐ tAA = 10 ns (Industrial)
■ Low active power
   ❐ ICC = 80 mA at 10 ns
■ Low CMOS standby power
   ❐ ISB2 = 3 mA
■ 2.0V Data Retention
■ Automatic power down when deselected
■ CMOS for optimum speed/power
■ TTL-compatible inputs and outputs
■ Easy memory expansion with CE and OE features
■ Available in Pb-free 28-pin 300-Mil wide Molded SOJ, 28-pin
   300-Mil wide SOIC and 28-pin TSOP I packages




Número de pieza similar - CY7C199D-10VXIT

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Cypress Semiconductor
CY7C199D-10VXI CYPRESS-CY7C199D-10VXI Datasheet
931Kb / 10P
   256K (32K x 8) Static RAM
CY7C199D-10VXI CYPRESS-CY7C199D-10VXI Datasheet
374Kb / 12P
   256K (32K x 8) Static RAM
CY7C199D-10VXI CYPRESS-CY7C199D-10VXI Datasheet
476Kb / 14P
   256 K (32 K x 8) Static RAM Automatic power-down when deselected
More results


Descripción similar - CY7C199D-10VXIT

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Cypress Semiconductor
CY62256NLL-70SNXCT CYPRESS-CY62256NLL-70SNXCT Datasheet
450Kb / 16P
   256 K (32 K 횞 8) Static RAM
CY62256EV18 CYPRESS-CY62256EV18 Datasheet
269Kb / 14P
   256-Kbit (32 K 횞 8) Static RAM
CY62256NLL-55SNXIT CYPRESS-CY62256NLL-55SNXIT Datasheet
450Kb / 16P
   256 K (32 K x 8) Static RAM
logo
Fujitsu Component Limit...
MB85R256F FUJITSU-MB85R256F Datasheet
413Kb / 36P
   256 K (32 K 횞 8) ?볝긿?
logo
Cypress Semiconductor
CY7C1020CV33 CYPRESS-CY7C1020CV33_10 Datasheet
465Kb / 13P
   512 K (32 K 횞 16) Static RAM
CY7C1020CV33 CYPRESS-CY7C1020CV33_12 Datasheet
465Kb / 13P
   512 K (32 K 횞 16) Static RAM
CY7C006A CYPRESS-CY7C006A_12 Datasheet
703Kb / 22P
   32 K/16 K 횞 8, 16 K 횞 9 Dual-Port Static RAM
CY62138EV30 CYPRESS-CY62138EV30_12 Datasheet
494Kb / 16P
   2-Mbit (256 K 횞 8) MoBL Static RAM
logo
Fujitsu Component Limit...
MB85RS256BPNF-G FUJITSU-MB85RS256BPNF-G Datasheet
314Kb / 28P
   256 K (32 K 횞 8) Bit SPI
MB85RC256VPNF-G FUJITSU-MB85RC256VPNF-G Datasheet
317Kb / 28P
   256 K (32 K 횞 8) Bit I2C
More results




Acerca de Cypress Semiconductor


Cypress Semiconductor es una empresa estadounidense que se especializa en el diseño y fabricación de circuitos integrados (ICS) de alto rendimiento (ICS).
La compañía fue fundada en 1982 y tiene su sede en San José, California, EE. UU.
Cypress ofrece una amplia gama de productos que incluyen microcontroladores, productos de memoria, soluciones de conectividad inalámbrica y otros IC digitales y analógicos.
Los productos de la compañía se utilizan en diversas aplicaciones, como la electrónica de consumo, los sistemas automotrices, los sistemas industriales y más.
Cypress es conocido por su experiencia en tecnología de firma mixta y programable en un sistema en chip (PSOC), productos de alta calidad e innovación en el campo de los sistemas integrados.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com