Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FQAF6N70 Datasheet (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQAF6N70 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No. de pieza FQAF6N70
Descarga  FQAF6N70 Descarga

Tamaño del archivo   745.64 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos 700V N-Channel MOSFET

FQAF6N70 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
FQAF6N70 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FQAF6N70
Descarga  FQAF6N70 Click to download

Tamaño del archivo   745.64 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos 700V N-Channel MOSFET

FQAF6N70 Datasheet (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQAF6N70 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQAF6N70 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQAF6N70 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQAF6N70 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQAF6N70 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQAF6N70 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQAF6N70 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQAF6N70 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQAF6N70 Detalles de producto

Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
   
Features
• 4.74A, 700V, RDS(on) = 1.5 Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 30 nC)
• Low Crss ( typical 15 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
   




Número de pieza similar - FQAF6N70

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Inchange Semiconductor ...
FQAF6N70 ISC-FQAF6N70 Datasheet
328Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Descripción similar - FQAF6N70

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Bruckewell Technology L...
MSD2N70 BWTECH-MSD2N70 Datasheet
1,016Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
MSF2N70 BWTECH-MSF2N70 Datasheet
1Mb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
MSF6N70 BWTECH-MSF6N70 Datasheet
959Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP2N70S SEMIHOW-HFP2N70S Datasheet
949Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF15N70 FAIRCHILD-FQAF15N70 Datasheet
756Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFD1N70 SEMIHOW-HFD1N70 Datasheet
730Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP6N70 FAIRCHILD-FQP6N70 Datasheet
763Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Shenzhen Foster Semicon...
FIR10N70FG FOSTER-FIR10N70FG Datasheet
2Mb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Pan Jit International I...
PJU6NA70 PANJIT-PJU6NA70 Datasheet
442Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Shenzhen Foster Semicon...
FIR4N70FG FOSTER-FIR4N70FG Datasheet
6Mb / 10P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HMS15N70K HMSEMI-HMS15N70K Datasheet
1Mb / 7P
   700V N-Channel MOSFET
More results




Acerca de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor fue una compañía pionera de semiconductores que se fundó a fines de la década de 1950.
La compañía era conocida por su innovación en el desarrollo del primer transistor comercial y por sus contribuciones al avance de la tecnología de circuito integrado.
Fairchild se convirtió en un proveedor líder de semiconductores de energía, circuitos integrados analógicos y de señal mixta y otros productos de semiconductores.
La compañía fue adquirida por Semiconductor en 2016 y sus productos y tecnologías continúan desarrollándose y vendiendo bajo la marca On Semiconductor.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com