Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FDG6301N Datasheet (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDG6301N Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No. de pieza FDG6301N
Descarga  FDG6301N Descarga

Tamaño del archivo   226.61 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos Dual N-Channel, Digital FET

FDG6301N Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
FDG6301N Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FDG6301N
Descarga  FDG6301N Click to download

Tamaño del archivo   226.61 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos Dual N-Channel, Digital FET

FDG6301N Datasheet (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDG6301N Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDG6301N Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDG6301N Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDG6301N Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDG6301N Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDG6301N Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDG6301N Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDG6301N Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FDG6301N Detalles de producto

General Description
These dual N-Channel logic level enhancement mode field effect transistors are produced using Fairchilds proprietary, high cell density, DMOS technology. This very high density process is especially tailored to minimize on-state resistance. This device has been designed especially for low voltage applications as a replacement for bipolar digital transistors and small signal MOSFETs.
   
Features
■ 25 V, 0.22 A continuous, 0.65 A peak.
                        RDS(ON) = 4 Ω @ VGS= 4.5 V,
                        RDS(ON) = 5 Ω @ VGS= 2.7 V.
■ Very low level gate drive requirements allowing direct
    operation in 3 V circuits (VGS(th) < 1.5 V).
■ Gate-Source Zener for ESD ruggedness
    (>6kV Human Body Model).
■ Compact industry standard SC70-6 surface mount
    package.
   




Número de pieza similar - FDG6301N

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Guangdong Kexin Industr...
FDG6301N KEXIN-FDG6301N Datasheet
1Mb / 4P
   Dual N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDG6301N FAIRCHILD-FDG6301N Datasheet
351Kb / 5P
   Dual N-Channel, Digital FET
logo
ON Semiconductor
FDG6301N-F085 ONSEMI-FDG6301N-F085 Datasheet
640Kb / 6P
   Dual N-Channel, Digital FET
September, 2019 - Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
FDG6301N FAIRCHILD-FDG6301N_09 Datasheet
351Kb / 5P
   Dual N-Channel, Digital FET
FDG6301N_F085 FAIRCHILD-FDG6301N_F085 Datasheet
351Kb / 5P
   Dual N-Channel, Digital FET
More results


Descripción similar - FDG6301N

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FDG6313N FAIRCHILD-FDG6313N Datasheet
58Kb / 5P
   Dual N-Channel, Digital FET
FDC6301N FAIRCHILD-FDC6301N_01 Datasheet
374Kb / 5P
   Dual N-Channel , Digital FET
FDG6301N_F085 FAIRCHILD-FDG6301N_F085 Datasheet
351Kb / 5P
   Dual N-Channel, Digital FET
logo
ON Semiconductor
FDG6301N-F085 ONSEMI-FDG6301N-F085 Datasheet
640Kb / 6P
   Dual N-Channel, Digital FET
September, 2019 - Rev. 3
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM2302BWSR HMSEMI-HM2302BWSR Datasheet
199Kb / 5P
   Dual N-Channel Digital FET
logo
Fairchild Semiconductor
FDG6303N FAIRCHILD-FDG6303N_01 Datasheet
413Kb / 5P
   Dual N-Channel, Digital FET
FDC6301N FAIRCHILD-FDC6301N Datasheet
73Kb / 4P
   Dual N-Channel , Digital FET
FDC6303N FAIRCHILD-FDC6303N Datasheet
72Kb / 4P
   Digital FET, Dual N-Channel
FDG6303N FAIRCHILD-FDG6303N Datasheet
226Kb / 8P
   Dual N-Channel, Digital FET
FDG6301N FAIRCHILD-FDG6301N_09 Datasheet
351Kb / 5P
   Dual N-Channel, Digital FET
More results




Acerca de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor fue una compañía pionera de semiconductores que se fundó a fines de la década de 1950.
La compañía era conocida por su innovación en el desarrollo del primer transistor comercial y por sus contribuciones al avance de la tecnología de circuito integrado.
Fairchild se convirtió en un proveedor líder de semiconductores de energía, circuitos integrados analógicos y de señal mixta y otros productos de semiconductores.
La compañía fue adquirida por Semiconductor en 2016 y sus productos y tecnologías continúan desarrollándose y vendiendo bajo la marca On Semiconductor.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com