Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FDC5614P Datasheet (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDC5614P Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No. de pieza FDC5614P
Descarga  FDC5614P Descarga

Tamaño del archivo   140.42 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos 60V P-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET

FDC5614P Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
FDC5614P Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FDC5614P
Descarga  FDC5614P Click to download

Tamaño del archivo   140.42 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos 60V P-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET

FDC5614P Datasheet (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDC5614P Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDC5614P Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDC5614P Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDC5614P Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDC5614P Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor

FDC5614P Detalles de producto

General Description

This 60V P-Channel MOSFET uses Fairchild’s high voltage PowerTrench process. It has been optimized for power management applications.



Features

• –3 A, –60 V. RDS(ON) = 0.105 Ω @ VGS = –10 V

                   RDS(ON) = 0.135 Ω @ VGS = –4.5 V

• Fast switching speed

• High performance trench technology for extremely low RDS(ON)



Applications

• DC-DC converters

• Load switch

• Power management



 




Número de pieza similar - FDC5614P

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TECH PUBLIC Electronics...
FDC5614P TECHPUBLIC-FDC5614P Datasheet
3Mb / 5P
   60V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDC5614P VBSEMI-FDC5614P Datasheet
696Kb / 9P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
FDC5614P-NL VBSEMI-FDC5614P-NL Datasheet
1Mb / 7P
   P-Channel 60 V (D-S) MOSFET
More results


Descripción similar - FDC5614P

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FDN5618P FAIRCHILD-FDN5618P Datasheet
385Kb / 8P
   60V P-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDD9510L-F085 ONSEMI-FDD9510L-F085 Datasheet
337Kb / 7P
   MOSFET - P-Channel Logic Level PowerTrench
February, 2020 ??Rev. 1
logo
Fairchild Semiconductor
FDG316P FAIRCHILD-FDG316P Datasheet
70Kb / 5P
   P-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
FDS6609A FAIRCHILD-FDS6609A Datasheet
646Kb / 8P
   P-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDWS9510L-F085 ONSEMI-FDWS9510L-F085 Datasheet
343Kb / 7P
   MOSFET ??P-Channel Logic Level POWERTRENCH
October, 2021 ??Rev. 2
logo
Fairchild Semiconductor
SI4431DY FAIRCHILD-SI4431DY Datasheet
96Kb / 5P
   P-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
SI4835DY FAIRCHILD-SI4835DY Datasheet
79Kb / 5P
   P-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
FDS4435A FAIRCHILD-FDS4435A Datasheet
172Kb / 5P
   P-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDD9511L-F085 ONSEMI-FDD9511L-F085 Datasheet
208Kb / 7P
   P-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
July, 2018 ??Rev. P1
logo
Fairchild Semiconductor
SI9435DY FAIRCHILD-SI9435DY Datasheet
101Kb / 5P
   P-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
More results




Acerca de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor fue una compañía pionera de semiconductores que se fundó a fines de la década de 1950.
La compañía era conocida por su innovación en el desarrollo del primer transistor comercial y por sus contribuciones al avance de la tecnología de circuito integrado.
Fairchild se convirtió en un proveedor líder de semiconductores de energía, circuitos integrados analógicos y de señal mixta y otros productos de semiconductores.
La compañía fue adquirida por Semiconductor en 2016 y sus productos y tecnologías continúan desarrollándose y vendiendo bajo la marca On Semiconductor.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com