Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

AOK53S60 Datasheet (PDF) - Alpha & Omega Semiconductors

AOK53S60 Datasheet PDF - Alpha & Omega Semiconductors
No. de pieza AOK53S60
Descarga  AOK53S60 Descarga

Tamaño del archivo   219.71 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
Página de inicio  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors
Descripción Electrónicos 600V 53A α MOS TM Power Transistor

AOK53S60 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
AOK53S60 Datasheet PDF - Alpha & Omega Semiconductors

No. de pieza AOK53S60
Descarga  AOK53S60 Click to download

Tamaño del archivo   219.71 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
Página de inicio  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors
Descripción Electrónicos 600V 53A α MOS TM Power Transistor

AOK53S60 Datasheet (HTML) - Alpha & Omega Semiconductors

AOK53S60 Datasheet HTML 1Page - Alpha & Omega Semiconductors AOK53S60 Datasheet HTML 2Page - Alpha & Omega Semiconductors AOK53S60 Datasheet HTML 3Page - Alpha & Omega Semiconductors AOK53S60 Datasheet HTML 4Page - Alpha & Omega Semiconductors AOK53S60 Datasheet HTML 5Page - Alpha & Omega Semiconductors AOK53S60 Datasheet HTML 6Page - Alpha & Omega Semiconductors

AOK53S60 Detalles de producto

General Description
The AOK53S60 has been fabricated using the advanced αMOSTM high voltage process that is designed to deliver high levels of performance and robustness in switching applications.
By providing low RDS(on), Qg and EOSS along with guaranteed avalanche capability this part can be adopted quickly into new and existing offline power supply designs.

For Halogen Free add "L" suffix to part number:
AOK53S60L

Product Summary
   VDS @ Tj,max    700V
   IDM                     215A
   RDS(ON),max   0.07Ω
   Qg,typ                 59nC
   Eoss @ 400V      15µJ

   100% UIS Tested
   100% Rg Tested




Número de pieza similar - AOK53S60

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Inchange Semiconductor ...
AOK53S60 ISC-AOK53S60 Datasheet
422Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Descripción similar - AOK53S60

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOW4S60 AOSMD-AOW4S60 Datasheet
290Kb / 6P
   600V 4A a MOS TM Power Transistor
AOB4S60L AOSMD-AOB4S60L Datasheet
301Kb / 6P
   600V 4A a MOS TM Power Transistor
AOB20S60L AOSMD-AOB20S60L Datasheet
330Kb / 7P
   600V 20A a MOS TM Power Transistor
More results




Acerca de Alpha & Omega Semiconductors


Alpha & Omega Semiconductores (AOS) es una compañía global de semiconductores que se especializa en el diseño y fabricación de circuitos integrados de gestión de energía (ICS).
La compañía fue fundada en 1995 y tiene su sede en San José, California.
AOS proporciona una amplia gama de soluciones de gestión de energía para aplicaciones en electrónica de consumo, informática, telecomunicaciones y sistemas industriales, entre otros.
La compañía es conocida por su tecnología de vanguardia y productos innovadores, y tiene una fuerte reputación en la industria de los semiconductores.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com