Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FFPF20UP40S Datasheet (PDF) - Fairchild Semiconductor

FFPF20UP40S Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No. de pieza FFPF20UP40S
Descarga  FFPF20UP40S Descarga

Tamaño del archivo   386.92 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos 20A, 400V UItra Fast Rectifier

FFPF20UP40S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
FFPF20UP40S Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FFPF20UP40S
Descarga  FFPF20UP40S Click to download

Tamaño del archivo   386.92 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos 20A, 400V UItra Fast Rectifier

FFPF20UP40S Datasheet (HTML) - Fairchild Semiconductor

FFPF20UP40S Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FFPF20UP40S Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FFPF20UP40S Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FFPF20UP40S Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FFPF20UP40S Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor



Número de pieza similar - FFPF20UP40S

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FFPF20UP20DN FAIRCHILD-FFPF20UP20DN Datasheet
122Kb / 5P
   Ultrafast Recovery Power Rectifier
FFPF20UP20DN FAIRCHILD-FFPF20UP20DN Datasheet
513Kb / 5P
   20 A, 200 V, Ultrafast Dual Diode
logo
Thinki Semiconductor Co...
FFPF20UP20DN THINKISEMI-FFPF20UP20DN Datasheet
3Mb / 2P
   20Amperes,200Volts Insulated Common Cathode Ultra Fast Soft Recovery Epitaxial Diodes
logo
Fairchild Semiconductor
FFPF20UP20DNTU FAIRCHILD-FFPF20UP20DNTU Datasheet
513Kb / 5P
   20 A, 200 V, Ultrafast Dual Diode
logo
Thinki Semiconductor Co...
FFPF20UP20DNTU THINKISEMI-FFPF20UP20DNTU Datasheet
4Mb / 2P
   20Amperes,200Volts Insulated Common Cathode Ultra Fast Soft Recovery Epitaxial Diodes
More results


Descripción similar - FFPF20UP40S

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Shindengen Electric Mfg...
D20LC40 SHINDENGEN-D20LC40 Datasheet
391Kb / 6P
   Super Fast Recovery Rectifiers(400V 20A)
S20LC40 SHINDENGEN-S20LC40 Datasheet
374Kb / 6P
   Super Fast Recovery Rectifiers(400V 20A)
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
2CL01 YFWDIODE-2CL01 Datasheet
585Kb / 3P
   UItra-Fast recovery high voltage diodes
logo
Pan Jit International I...
FR2504 PANJIT-FR2504 Datasheet
121Kb / 3P
   25A / 400V FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
First Silicon Co., Ltd
UF5A400D FS-UF5A400D Datasheet
255Kb / 2P
   5A,400V ULTRA-FAST RECTIFIER
logo
Frontier Electronics.
UF200-005 FRONTIER-UF200-005 Datasheet
132Kb / 2P
   20A ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
UFF200-005 FRONTIER-UFF200-005 Datasheet
131Kb / 2P
   20A ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
SFF200-03 FRONTIER-SFF200-03 Datasheet
130Kb / 2P
   20A SUPER FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Formosa MS
UFF200-005 FORMOSA-UFF200-005 Datasheet
264Kb / 2P
   20A ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
List of Unclassifed Man...
SFR10S40AD ETC-SFR10S40AD Datasheet
420Kb / 5P
   10A, 400V ULTRA-FAST RECOVERY RECTIFIER
Rev.: 1.4
More results




Acerca de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor fue una compañía pionera de semiconductores que se fundó a fines de la década de 1950.
La compañía era conocida por su innovación en el desarrollo del primer transistor comercial y por sus contribuciones al avance de la tecnología de circuito integrado.
Fairchild se convirtió en un proveedor líder de semiconductores de energía, circuitos integrados analógicos y de señal mixta y otros productos de semiconductores.
La compañía fue adquirida por Semiconductor en 2016 y sus productos y tecnologías continúan desarrollándose y vendiendo bajo la marca On Semiconductor.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com