Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

ZMM55-C33 Datasheet (PDF) - Frontier Electronics.

ZMM55-C33 Datasheet PDF - Frontier Electronics.
No. de pieza ZMM55-C33
Descarga  ZMM55-C33 Descarga

Tamaño del archivo   118.14 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  FRONTIER [Frontier Electronics.]
Página de inicio  http://www.frontierusa.com
Logo FRONTIER - Frontier Electronics.
Descripción Electrónicos 500mW MINI MELF ZENER DIODE

ZMM55-C33 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
ZMM55-C33 Datasheet PDF - Frontier Electronics.

No. de pieza ZMM55-C33
Descarga  ZMM55-C33 Click to download

Tamaño del archivo   118.14 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  FRONTIER [Frontier Electronics.]
Página de inicio  http://www.frontierusa.com
Logo FRONTIER - Frontier Electronics.
Descripción Electrónicos 500mW MINI MELF ZENER DIODE

ZMM55-C33 Datasheet (HTML) - Frontier Electronics.

ZMM55-C33 Datasheet HTML 1Page - Frontier Electronics. ZMM55-C33 Datasheet HTML 2Page - Frontier Electronics.

ZMM55-C33 Detalles de producto

FEATURES
● LOW COST
● SMALL SIZE
● GLASS SEALED




Número de pieza similar - ZMM55-C33

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Jinan Gude Electronic D...
ZMM55-C33 JGD-ZMM55-C33 Datasheet
169Kb / 2P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES/MINI - MELF
logo
Pan Jit International I...
ZMM55-C33 PANJIT-ZMM55-C33 Datasheet
103Kb / 4P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
ZMM55-C33 BILIN-ZMM55-C33 Datasheet
192Kb / 2P
   ZENER DIODES
logo
Diotech Company.
ZMM55-C33 DIOTECH-ZMM55-C33 Datasheet
1Mb / 3P
   500mW SUFACE MOUNT ZENER DIODE
logo
Pan Jit International I...
ZMM55-C33 PANJIT-ZMM55-C33 Datasheet
99Kb / 4P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES
More results


Descripción similar - ZMM55-C33

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Frontier Electronics.
ZMM5221B-LFR FRONTIER-ZMM5221B-LFR Datasheet
119Kb / 2P
   500mW MINI MELF ZENER DIODE
ZMM5221B FRONTIER-ZMM5221B Datasheet
119Kb / 2P
   500mW MINI MELF ZENER DIODE
ZMM55-C2V4-LFR FRONTIER-ZMM55-C2V4-LFR Datasheet
118Kb / 2P
   500mW MINI MELF ZENER DIODE
GLZJ2.0A FRONTIER-GLZJ2.0A Datasheet
128Kb / 4P
   500mW MINI MELF ZENER DIODE
GLZ2.0A FRONTIER-GLZ2.0A Datasheet
124Kb / 4P
   500mW MINI MELF ZENER DIODE
GLZ2.0A-LFR FRONTIER-GLZ2.0A-LFR Datasheet
123Kb / 4P
   500mW MINI MELF ZENER DIODE
logo
CHENG-YI ELECTRONIC CO....
ZMM5221B CHENG-YI-ZMM5221B Datasheet
249Kb / 3P
   500mW Mini melf ZENER Diodes
logo
WILLAS ELECTRONIC CORP
ZMM5221B WILLAS-ZMM5221B Datasheet
428Kb / 3P
   500mW Mini MELF Zener Diodes
logo
Rectron Semiconductor
GMZJ RECTRON-GMZJ Datasheet
45Kb / 3P
   Micro MELF ZENER DIODE 2.5% 500mW
ZMM5221B RECTRON-ZMM5221B Datasheet
23Kb / 2P
   500mW 5% mini-M.E.L.F ZENER DIODE
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com