Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SF50-04-LFR Datasheet (PDF) - Frontier Electronics.

SF50-04-LFR Datasheet PDF - Frontier Electronics.
No. de pieza SF50-04-LFR
Descarga  SF50-04-LFR Descarga

Tamaño del archivo   128.8 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  FRONTIER [Frontier Electronics.]
Página de inicio  http://www.frontierusa.com
Logo FRONTIER - Frontier Electronics.
Descripción Electrónicos 5A SUPER FAST RECOVERY RECTIFIER

SF50-04-LFR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
SF50-04-LFR Datasheet PDF - Frontier Electronics.

No. de pieza SF50-04-LFR
Descarga  SF50-04-LFR Click to download

Tamaño del archivo   128.8 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  FRONTIER [Frontier Electronics.]
Página de inicio  http://www.frontierusa.com
Logo FRONTIER - Frontier Electronics.
Descripción Electrónicos 5A SUPER FAST RECOVERY RECTIFIER

SF50-04-LFR Datasheet (HTML) - Frontier Electronics.

SF50-04-LFR Datasheet HTML 1Page - Frontier Electronics. SF50-04-LFR Datasheet HTML 2Page - Frontier Electronics.



Número de pieza similar - SF50-04-LFR

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Frontier Electronics.
SF50-04 FRONTIER-SF50-04 Datasheet
128Kb / 2P
   5A SUPER FAST RECOVERY RECTIFIER
SF50-04G FRONTIER-SF50-04G Datasheet
128Kb / 2P
   5A GLASS PASSIVATED SUPER FAST RECOVERY RECTIFIER
More results


Descripción similar - SF50-04-LFR

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Frontier Electronics.
SF50-005 FRONTIER-SF50-005 Datasheet
128Kb / 2P
   5A SUPER FAST RECOVERY RECTIFIER
SF50-005G FRONTIER-SF50-005G Datasheet
128Kb / 2P
   5A GLASS PASSIVATED SUPER FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Shindengen Electric Mfg...
D5LC20UR SHINDENGEN-D5LC20UR Datasheet
439Kb / 7P
   Super Fast Recovery Rectifiers(200V 5A)
D5LC40 SHINDENGEN-D5LC40 Datasheet
450Kb / 7P
   Super Fast Recovery Rectifiers(400V 5A)
D5LD20U SHINDENGEN-D5LD20U Datasheet
439Kb / 7P
   Super Fast Recovery Rectifiers(200V 5A)
DE5LC20U SHINDENGEN-DE5LC20U Datasheet
474Kb / 7P
   Super Fast Recovery Rectifiers(200V 5A)
SF5L60 SHINDENGEN-SF5L60 Datasheet
377Kb / 6P
   Super Fast Recovery Rectifiers(600V 5A)
SF5L60U SHINDENGEN-SF5L60U Datasheet
334Kb / 6P
   Super Fast Recovery Rectifiers(600V 5A)
logo
Diodes Incorporated
PDU540 DIODES-PDU540 Datasheet
143Kb / 4P
   5A ULTRA-FAST RECOVERY RECTIFIER
DS30759 Rev. 2 - 2
logo
Frontier Electronics.
HER501 FRONTIER-HER501 Datasheet
129Kb / 2P
   5A ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com