Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SFF80-04 Datasheet (PDF) - Frontier Electronics.

SFF80-04 Datasheet PDF - Frontier Electronics.
No. de pieza SFF80-04
Descarga  SFF80-04 Descarga

Tamaño del archivo   65.3 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  FRONTIER [Frontier Electronics.]
Página de inicio  http://www.frontierusa.com
Logo FRONTIER - Frontier Electronics.
Descripción Electrónicos 8A SUPER FAST RECOVERY RECTIFIER

SFF80-04 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
SFF80-04 Datasheet PDF - Frontier Electronics.

No. de pieza SFF80-04
Descarga  SFF80-04 Click to download

Tamaño del archivo   65.3 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  FRONTIER [Frontier Electronics.]
Página de inicio  http://www.frontierusa.com
Logo FRONTIER - Frontier Electronics.
Descripción Electrónicos 8A SUPER FAST RECOVERY RECTIFIER

SFF80-04 Datasheet (HTML) - Frontier Electronics.

SFF80-04 Datasheet HTML 1Page - Frontier Electronics. SFF80-04 Datasheet HTML 2Page - Frontier Electronics.



Número de pieza similar - SFF80-04

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Frontier Electronics.
SFF80-04-LFR FRONTIER-SFF80-04-LFR Datasheet
130Kb / 2P
   8A SUPER FAST RECOVERY RECTIFIER
SFF80-04CT FRONTIER-SFF80-04CT Datasheet
65Kb / 2P
   8A DUAL SUPER FAST RECOVERY RECTIFIER
SFF80-04CT-LFR FRONTIER-SFF80-04CT-LFR Datasheet
130Kb / 2P
   8A DUAL SUPER FAST RECOVERY RECTIFIER
More results


Descripción similar - SFF80-04

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Frontier Electronics.
SFF80-03-LFR FRONTIER-SFF80-03-LFR Datasheet
130Kb / 2P
   8A SUPER FAST RECOVERY RECTIFIER
SFF80-03CT FRONTIER-SFF80-03CT Datasheet
65Kb / 2P
   8A DUAL SUPER FAST RECOVERY RECTIFIER
SFF80-03CT-LFR FRONTIER-SFF80-03CT-LFR Datasheet
130Kb / 2P
   8A DUAL SUPER FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
ASEMI TECHNOLOGY., LTD
SF806A ASEMI-SF806A Datasheet
292Kb / 2P
   8A super fast recovery diode
2018.11 Rev.3.1
MURF860AC ASEMI-MURF860AC Datasheet
274Kb / 2P
   8A super fast recovery diode
2018.11 Rev.3.1
MUR860AC ASEMI-MUR860AC Datasheet
292Kb / 2P
   8A super fast recovery diode
2018.11 Rev.3.1
SFF806A ASEMI-SFF806A Datasheet
274Kb / 2P
   8A super fast recovery diode
2018.11 Rev.3.1
logo
Frontier Electronics.
UFF80-005 FRONTIER-UFF80-005 Datasheet
132Kb / 2P
   8A ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Shindengen Electric Mfg...
SF8L60 SHINDENGEN-SF8L60 Datasheet
375Kb / 6P
   Super Fast Recovery Rectifiers(600V 8A)
D8LC20UR SHINDENGEN-D8LC20UR Datasheet
444Kb / 7P
   Super Fast Recovery Rectifiers(200V 8A)
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com