Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

ITO-220AB Datasheet (PDF) - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

ITO-220AB Datasheet PDF - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd
No. de pieza ITO-220AB
Descarga  ITO-220AB Descarga

Tamaño del archivo   372.96 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  LUGUANG [Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd]
Página de inicio  http://www.luguang.cn/web_en/index.html
Logo LUGUANG - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd
Descripción Electrónicos Fast Recovery Rectifiers

ITO-220AB Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
ITO-220AB Datasheet PDF - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

No. de pieza ITO-220AB
Descarga  ITO-220AB Click to download

Tamaño del archivo   372.96 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  LUGUANG [Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd]
Página de inicio  http://www.luguang.cn/web_en/index.html
Logo LUGUANG - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd
Descripción Electrónicos Fast Recovery Rectifiers

ITO-220AB Datasheet (HTML) - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

ITO-220AB Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd ITO-220AB Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

ITO-220AB Detalles de producto

VOLTAGE RANGE: 200~600V
CURRENT: 5.0 A

Features
◇ Metal-Semiconductor junction with guard ring
◇ Epitaxial construction
◇ Low forward voltage drop,low switching losses
◇ High surge capability
◇ For use in low voltage,high frequency inverters free
   wheeling,and polarity protection applications
◇ The plastic material carries U/L recognition 94V-0

Mechanical Data
◇ Case:JEDEC ITO-220AB
◇ Polarity: As marked
◇ Weight:0.06ounce, 1.67 grams
◇ Mounting position: Any




Número de pieza similar - ITO-220AB

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
ITO-220AB VISHAY-ITO-220AB Datasheet
126Kb / 5P
   Dual Common-Cathode High-Voltage Schottky Rectifier
Revision: 27-Jul-07
logo
Kersemi Electronic Co.,...
ITO-220AB KERSEMI-ITO-220AB Datasheet
1Mb / 4P
   Guardring for overvoltage protection
logo
Shenzhen Luguang Electr...
ITO-220AB LUGUANG-ITO-220AB Datasheet
258Kb / 2P
   Schottky Barrier Rectifiers
ITO-220AB LUGUANG-ITO-220AB Datasheet
253Kb / 2P
   Isolated10.0AMP. Glass Passivated Supper Fast Rectifiers
ITO-220AB LUGUANG-ITO-220AB Datasheet
220Kb / 2P
   Super Fast Rectifiers
More results


Descripción similar - ITO-220AB

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
CHENG-YI ELECTRONIC CO....
FR201 CHENG-YI-FR201 Datasheet
103Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Compact Technology Corp...
1N4933 CTC-1N4933 Datasheet
71Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Changzhou Shunye Electr...
FR201 SY-FR201 Datasheet
233Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
EIC discrete Semiconduc...
FT2000AA EIC-FT2000AA Datasheet
110Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Sensitron
1N5186 SENSITRON-1N5186 Datasheet
36Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
EIC discrete Semiconduc...
RGP20A EIC-RGP20A Datasheet
57Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Microsemi Corporation
JAN1N3891 MICROSEMI-JAN1N3891 Datasheet
528Kb / 7P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Sangdest Microelectroni...
FR101 SMC-FR101 Datasheet
174Kb / 4P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Leshan Radio Company
1F3 LRC-1F3_15 Datasheet
189Kb / 7P
   Fast Recovery Rectifiers
1N4936 LRC-1N4936_15 Datasheet
200Kb / 7P
   Fast Recovery Rectifiers
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BA157 TSC-BA157_14 Datasheet
379Kb / 4P
   Fast Recovery Rectifiers
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com