Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

MC74LVX138 Datasheet (PDF) - Motorola, Inc

MC74LVX138 Datasheet PDF - Motorola, Inc
No. de pieza MC74LVX138
Descarga  MC74LVX138 Descarga

Tamaño del archivo   173.64 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Página de inicio  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Descripción Electrónicos LOW-VOLTAGE CMOS

MC74LVX138 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
MC74LVX138 Datasheet PDF - Motorola, Inc

No. de pieza MC74LVX138
Descarga  MC74LVX138 Click to download

Tamaño del archivo   173.64 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Página de inicio  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Descripción Electrónicos LOW-VOLTAGE CMOS

MC74LVX138 Datasheet (HTML) - Motorola, Inc

MC74LVX138 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74LVX138 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74LVX138 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74LVX138 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74LVX138 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC74LVX138 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC74LVX138 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc

MC74LVX138 Detalles de producto

The MC74LVX138 is an advanced high speed CMOS 3–to–8 line decoder. The inputs tolerate voltages up to 7V, allowing the interface of 5V systems to 3V systems.
When the device is enabled, three Binary Select inputs (A0 – A2) determine which one of the outputs (O0 – O7) will go Low. When enable input E3 is held Low or either E2 or E1 is held High, decoding function is inhibited and all outputs go high. E3, E2, and E1 inputs are provided to ease cascade connection and for use as an address decoder for memory systems.

• High Speed: tPD = 5.5ns (Typ) at VCC = 3.3V
• Low Power Dissipation: ICC = 4µA (Max) at TA = 25°C
• Power Down Protection Provided on Inputs
• Balanced Propagation Delays
• Low Noise: VOLP = 0.5V (Max)
• Pin and Function Compatible with Other Standard Logic Families
• Latchup Performance Exceeds 300mA
• ESD Performance: HBM > 2000V; Machine Model > 200V




Número de pieza similar - MC74LVX138

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ON Semiconductor
MC74LVX138 ONSEMI-MC74LVX138 Datasheet
105Kb / 8P
   3-to-8 Line Decoder With 5V?뭈olerant Inputs
March, 2005 ??Rev. 2
MC74LVX138 ONSEMI-MC74LVX138 Datasheet
116Kb / 7P
   3-to-8 Line Decoder
August, 2014 ??Rev. 4
MC74LVX138DR2 ONSEMI-MC74LVX138DR2 Datasheet
105Kb / 8P
   3-to-8 Line Decoder With 5V?뭈olerant Inputs
March, 2005 ??Rev. 2
MC74LVX138DR2G ONSEMI-MC74LVX138DR2G Datasheet
105Kb / 8P
   3-to-8 Line Decoder With 5V?뭈olerant Inputs
March, 2005 ??Rev. 2
MC74LVX138DR2G ONSEMI-MC74LVX138DR2G Datasheet
116Kb / 7P
   3-to-8 Line Decoder
August, 2014 ??Rev. 4
More results


Descripción similar - MC74LVX138

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ON Semiconductor
MC74LVX14 ONSEMI-MC74LVX14 Datasheet
139Kb / 6P
   LOW-VOLTAGE CMOS
REV 0
MC74LVX32 ONSEMI-MC74LVX32 Datasheet
132Kb / 5P
   LOW-VOLTAGE CMOS
REV 0
logo
Motorola, Inc
MC74LVX574 MOTOROLA-MC74LVX574 Datasheet
147Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS
MC74LVX373 MOTOROLA-MC74LVX373 Datasheet
168Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS
logo
Analog Devices
ADG741 AD-ADG741_15 Datasheet
315Kb / 12P
   CMOS Low Voltage
REV. A
ADG722 AD-ADG722_15 Datasheet
274Kb / 16P
   CMOS, Low Voltage
Rev. E
logo
Motorola, Inc
MC74LVX125 MOTOROLA-MC74LVX125 Datasheet
147Kb / 6P
   LOW-VOLTAGE CMOS
MC74LVX245 MOTOROLA-MC74LVX245 Datasheet
163Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS
MC74LVXC3245 MOTOROLA-MC74LVXC3245 Datasheet
139Kb / 9P
   LOW-VOLTAGE CMOS
logo
ON Semiconductor
MC74LVX08 ONSEMI-MC74LVX08 Datasheet
133Kb / 5P
   LOW-VOLTAGE CMOS
REV 0
logo
Analog Devices
ADG736L AD-ADG736L_15 Datasheet
269Kb / 12P
   CMOS Low Voltage
REV. 0
More results




Acerca de Motorola, Inc


Motorola, Inc. era una compañía de telecomunicaciones multinacional estadounidense que fue fundada en 1928. Tenía su sede en Schaumburg, Illinois y fue uno de los mayores proveedores de teléfonos móviles, equipos de telecomunicaciones y semiconductores. A lo largo de su historia, Motorola fue conocida por su innovación en el campo de las telecomunicaciones, incluido el desarrollo del primer teléfono celular disponible comercialmente, el Dynatac y el primer buscapersonas de dos vías del mundo, el Pageboy.

En 2011, Motorola se dividió en dos compañías separadas: Motorola Mobility y Motorola Solutions. Google luego adquirió la movilidad de Motorola en Google en 2012, y ahora es una subsidiaria de Lenovo. Motorola Solutions se centra en la seguridad pública y las soluciones de comunicación comercial e industrial. La compañía proporciona una amplia gama de productos que incluyen radios bidireccionales, dispositivos de computación móvil y equipos de infraestructura de red.

Motorola fue uno de los pioneros de la industria de los teléfonos móviles y tiene una rica historia de innovación y avances tecnológicos. El legado de la compañía continúa a través de sus subsidiarias y sus tecnología y productos continúan utilizándose en todo el mundo.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com