Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TFS72A Datasheet (PDF) - Vectron International, Inc

TFS72A Datasheet PDF - Vectron International, Inc
No. de pieza TFS72A
Descarga  TFS72A Descarga

Tamaño del archivo   225.96 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  VECTRON [Vectron International, Inc]
Página de inicio  http://www.vectron.com
Logo VECTRON - Vectron International, Inc
Descripción Electrónicos Filter specification

TFS72A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
TFS72A Datasheet PDF - Vectron International, Inc

No. de pieza TFS72A
Descarga  TFS72A Click to download

Tamaño del archivo   225.96 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  VECTRON [Vectron International, Inc]
Página de inicio  http://www.vectron.com
Logo VECTRON - Vectron International, Inc
Descripción Electrónicos Filter specification

TFS72A Datasheet (HTML) - Vectron International, Inc

TFS72A Datasheet HTML 1Page - Vectron International, Inc TFS72A Datasheet HTML 2Page - Vectron International, Inc TFS72A Datasheet HTML 3Page - Vectron International, Inc TFS72A Datasheet HTML 4Page - Vectron International, Inc TFS72A Datasheet HTML 5Page - Vectron International, Inc

TFS72A Detalles de producto

Measurement condition

   Ambient temperature: 23 °C
   Input power level: 0 dBm
   Terminating impedance: *
                           Input: 550 Ω || -33 pF
                           Output: 310 Ω || -45 pF




Número de pieza similar - TFS72A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vectron International, ...
TFS722 VECTRON-TFS722 Datasheet
229Kb / 5P
   Filter specification
TFS723 VECTRON-TFS723 Datasheet
90Kb / 5P
   Vectron International Filter specification
TFS725B VECTRON-TFS725B Datasheet
84Kb / 5P
   Vectron International Filter specification
TFS72C VECTRON-TFS72C Datasheet
155Kb / 5P
   Filter specification
More results


Descripción similar - TFS72A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vectron International, ...
TFS35F VECTRON-TFS35F_08 Datasheet
251Kb / 5P
   Filter specification
TFS44M VECTRON-TFS44M Datasheet
174Kb / 5P
   Filter specification
TFS70BA VECTRON-TFS70BA Datasheet
228Kb / 5P
   Filter specification
TFS70H24A VECTRON-TFS70H24A Datasheet
147Kb / 5P
   Filter specification
TFS70L9 VECTRON-TFS70L9_07 Datasheet
219Kb / 5P
   Filter specification
TFS70L14A VECTRON-TFS70L14A Datasheet
216Kb / 5P
   Filter specification
TFS70R VECTRON-TFS70R Datasheet
35Kb / 3P
   Filter Specification
TFS71C VECTRON-TFS71C_05 Datasheet
161Kb / 5P
   Filter specification
TFS75F VECTRON-TFS75F Datasheet
180Kb / 5P
   Filter specification
TFS76B VECTRON-TFS76B Datasheet
180Kb / 5P
   Filter specification
TFS76E VECTRON-TFS76E Datasheet
224Kb / 5P
   Filter specification
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com