Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
SD-502430-002 Datasheet (PDF) - Molex Electronics Ltd. |
SD-502430-002 Datasheet (PDF) |
Descarga Datasheet |
No. de pieza | SD-502430-002 |
Descarga | SD-502430-002 Click to download |
Tamaño del archivo | 485.95 Kbytes |
Page | 8 Pages |
Fabricante Electrónico | MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.] |
Página de inicio | http://www.molex.com |
Logo | |
Descripción Electrónicos | 0.40mm (.016") Pitch SlimStack Board-to-Board, Plug, SMT, Dual Row, Vertical Stacking, 1.00mm (.039") |
SD-502430-002 Datasheet (HTML) - Molex Electronics Ltd. |
Número de pieza similar - SD-502430-002 |
|
Acerca de Molex Electronics Ltd. |
|
Enlace URL |
Política de Privacidad |
ALLDATASHEET.ES |
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |