Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SD-19205-007 Datasheet (PDF) - Molex Electronics Ltd.

SD-19205-007 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
No. de pieza SD-19205-007
Descarga  SD-19205-007 Descarga

Tamaño del archivo   102.22 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  MOLEX4 [Molex Electronics Ltd.]
Página de inicio  http://www.molex.com
Logo MOLEX4 - Molex Electronics Ltd.
Descripción Electrónicos VersaKrimp??Parallel Splice for 2 AWG Wire

SD-19205-007 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
SD-19205-007 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

No. de pieza SD-19205-007
Descarga  SD-19205-007 Click to download

Tamaño del archivo   102.22 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  MOLEX4 [Molex Electronics Ltd.]
Página de inicio  http://www.molex.com
Logo MOLEX4 - Molex Electronics Ltd.
Descripción Electrónicos VersaKrimp??Parallel Splice for 2 AWG Wire

SD-19205-007 Datasheet (HTML) - Molex Electronics Ltd.

SD-19205-007 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. SD-19205-007 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. SD-19205-007 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd.



Número de pieza similar - SD-19205-007

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Molex Electronics Ltd.
SD-19205-007 MOLEX4-SD-19205-007 Datasheet
101Kb / 3P
   VersaKrimp??Parallel Splice for 1/0 AWG Wire
More results


Descripción similar - SD-19205-007

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Molex Electronics Ltd.
0192050010 MOLEX4-0192050010 Datasheet
101Kb / 3P
   VersaKrimp??Parallel Splice for 2/0 AWG Wire
0192050006 MOLEX4-0192050006 Datasheet
102Kb / 3P
   VersaKrimp??Parallel Splice for 6 AWG Wire
0192050007 MOLEX4-0192050007 Datasheet
102Kb / 3P
   VersaKrimp??Parallel Splice for 4 AWG Wire
0192050004 MOLEX4-0192050004 Datasheet
102Kb / 3P
   VersaKrimp??Parallel Splice for 8 AWG Wire
0192050001 MOLEX4-0192050001 Datasheet
100Kb / 2P
   VersaKrimp??Parallel Splice for 14-16 AWG Wire
0192150046 MOLEX4-0192150046 Datasheet
72Kb / 3P
   VersaKrimp??Butt Splice for 2 AWG Wire
0192150050 MOLEX4-0192150050 Datasheet
104Kb / 2P
   VersaKrimp??Parallel Splice for 4/0 AWG Wire
0192050003 MOLEX4-0192050003 Datasheet
100Kb / 2P
   VersaKrimp??Parallel Splice for 10-12 AWG Wire
0192070001 MOLEX4-0192070001 Datasheet
100Kb / 2P
   VersaKrimp??Parallel Splice for 18-22 AWG Wire
0192150049 MOLEX4-0192150049 Datasheet
104Kb / 2P
   VersaKrimp??Parallel Splice for 3/0 AWG Wire
More results




Acerca de Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. es una subsidiaria de Koch Industries, Inc., y es un fabricante global de soluciones de interconexión electrónica y de fibra óptica.

La compañía fue fundada en 1938 y tiene su sede en Lisle, Illinois.

Molex ofrece una amplia gama de productos de interconexión que incluyen conectores, conjuntos de cables, interruptores y otros componentes pasivos.

Estos productos se utilizan en diversas industrias, incluidas automotriz, comunicaciones de datos, electrónica de consumo, equipos industriales, dispositivos médicos y telecomunicaciones.

Con operaciones e instalaciones en más de 40 países, Molex es conocido por su liderazgo de innovación y tecnología en el mercado de soluciones de interconexión.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com