Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

BZX384-C47 Datasheet (PDF) - NXP Semiconductors

BZX384-C47 Datasheet PDF - NXP Semiconductors
No. de pieza BZX384-C47
Descarga  BZX384-C47 Descarga

Tamaño del archivo   690.77 Kbytes
Page   11 Pages
Fabricante Electrónico  NXP [NXP Semiconductors]
Página de inicio  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors
Descripción Electrónicos Voltage regulator diodes

BZX384-C47 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
BZX384-C47 Datasheet PDF - NXP Semiconductors

No. de pieza BZX384-C47
Descarga  BZX384-C47 Click to download

Tamaño del archivo   690.77 Kbytes
Page   11 Pages
Fabricante Electrónico  NXP [NXP Semiconductors]
Página de inicio  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors
Descripción Electrónicos Voltage regulator diodes

BZX384-C47 Datasheet (HTML) - NXP Semiconductors

Back Button BZX384-C47 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BZX384-C47 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BZX384-C47 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BZX384-C47 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BZX384-C47 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BZX384-C47 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BZX384-C47 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BZX384-C47 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BZX384-C47 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BZX384-C47 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button 

BZX384-C47 Detalles de producto

DESCRIPTION
Low-power voltage regulator diodes encapsulated in a very small SOD323 (SC-76) plastic SMD package.
The diodes are available in the normalized E24 ±2% (BZX384-B) and approx. ±5% (BZX384-C) tolerance range. The series consists of 37 types with nominal working voltages from 2.4 to 75 V.

FEATURES
• Total power dissipation: max. 300 mW
• Two tolerance series: ±2% and approx. ±5%
• Working voltage range: nominal 2.4 to 75 V (E24 range)
• Non-repetitive peak reverse power dissipation:
   max. 40 W.

APPLICATIONS
• General regulation functions.




Número de pieza similar - BZX384-C47

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
General Semiconductor
BZX384-C47 GE-BZX384-C47 Datasheet
386Kb / 8P
   BZX384
logo
NXP Semiconductors
BZX384-C47 PHILIPS-BZX384-C47 Datasheet
73Kb / 11P
   Voltage regulator diodes
2004 Mar 22
logo
Nexperia B.V. All right...
BZX384-C47 NEXPERIA-BZX384-C47 Datasheet
320Kb / 14P
   Voltage regulator diodes
Rev. 4 - 1 January 2023
BZX384-C47-Q NEXPERIA-BZX384-C47-Q Datasheet
306Kb / 14P
   Voltage regulator diodes
Rev. 1 - 6 September 2021
More results


Descripción similar - BZX384-C47

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NXP Semiconductors
BZX384 PHILIPS-BZX384 Datasheet
73Kb / 11P
   Voltage regulator diodes
2004 Mar 22
1N4728A PHILIPS-1N4728A Datasheet
31Kb / 6P
   Voltage regulator diodes
1996 Apr 26
BZD23 PHILIPS-BZD23 Datasheet
40Kb / 9P
   Voltage regulator diodes
1996 Jun 10
BZD27 PHILIPS-BZD27 Datasheet
38Kb / 9P
   Voltage regulator diodes
1996 Jun 10
BZW03 PHILIPS-BZW03 Datasheet
48Kb / 9P
   Voltage regulator diodes
1996 May 14
BZX84-A36215 PHILIPS-BZX84-A36215 Datasheet
458Kb / 16P
   Voltage regulator diodes
Rev. 6-6 March 2014
BZX585-B15 PHILIPS-BZX585-B15 Datasheet
646Kb / 10P
   Voltage regulator diodes
2004 Jun 22
PDZ11B PHILIPS-PDZ11B Datasheet
192Kb / 9P
   Voltage regulator diodes
2004 Mar 22
BZX84-C47215 NXP-BZX84-C47215 Datasheet
458Kb / 16P
   Voltage regulator diodes
Rev. 6-6 March 2014
BZV55C3V6115 NXP-BZV55C3V6115 Datasheet
126Kb / 14P
   Voltage regulator diodes
Rev. 5-26 January 2011
BZX84-B3V3 NXP-BZX84-B3V3 Datasheet
741Kb / 11P
   Voltage regulator diodes
2003 Apr 10
More results




Acerca de NXP Semiconductors


NXP Semiconductors es una empresa multinacional que cotiza en bolsa que diseña, desarrolla y fabrica una amplia gama de semiconductores y circuitos integrados para diversas aplicaciones, incluidos los mercados automotrices, industriales, de comunicaciones y de consumo.

La compañía fue fundada en 2006 y tiene su sede en Eindhoven, Países Bajos.

NXP ofrece una amplia cartera de productos, incluidos microcontroladores, microprocesadores, IC de autenticación seguros, ICS de administración de energía, componentes de RF y microondas, y soluciones de sensores, entre otros.

Los productos de la compañía están diseñados para ser eficientes en energía, seguros y confiables, y se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluidos sistemas automotrices, automatización y control industrial, casas y edificios inteligentes, y dispositivos conectados.

NXP se dedica a la innovación y la satisfacción del cliente, y se compromete a proporcionar a sus clientes las mejores soluciones de semiconductores para satisfacer sus necesidades.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com