Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SB130 Datasheet (PDF) - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd.

SB130 Datasheet PDF - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd.
No. de pieza SB130
Descarga  SB130 Descarga

Tamaño del archivo   260.15 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  SY [Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd.]
Página de inicio  http://my.import.or.kr/diodecn/index.html
Logo SY - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd.
Descripción Electrónicos SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER

SB130 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
SB130 Datasheet PDF - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd.

No. de pieza SB130
Descarga  SB130 Click to download

Tamaño del archivo   260.15 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  SY [Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd.]
Página de inicio  http://my.import.or.kr/diodecn/index.html
Logo SY - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd.
Descripción Electrónicos SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER

SB130 Datasheet (HTML) - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd.

SB130 Datasheet HTML 1Page - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd. SB130 Datasheet HTML 2Page - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd.

SB130 Detalles de producto

Reverse Voltage - 20 to 100 Volts Forward Current - 1.0 Ampere

FEATURES
  The plastic package carries Underwriters Laboratory
    Flammability Classification 94V-0
  Metal silicon junction,majority carrier conduction
  Low power loss,high efficiency
  High forward surge current capability
  High temperature soldering guaranteed:
   250°C/10 seconds,0.375”(9.5mm) lead length,
   5 lbs. (2.3kg) tension




Número de pieza similar - SB130

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Pan Jit International I...
SB130 PANJIT-SB130 Datasheet
45Kb / 2P
   1 AMPERE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(VOLTAGE 50 to 100 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
Rugao Dachang Electroni...
SB130 DACHANG-SB130 Datasheet
127Kb / 2P
   PLASTIC SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
SB130 VISHAY-SB130 Datasheet
109Kb / 2P
   Schottky Barrier Rectifier
04-Jun-03
logo
Microdiode Electronics ...
SB130 CHENDA-SB130 Datasheet
586Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
SB130 SEMTECH_ELEC-SB130 Datasheet
199Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Descripción similar - SB130

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Toshiba Semiconductor
CRS14 TOSHIBA-CRS14 Datasheet
191Kb / 6P
   Schottky Barrier Rectifier Schottky Barrier Type
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
SS12 PFS-SS12 Datasheet
559Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Sanken electric
FMW-2156 SANKEN-FMW-2156 Datasheet
209Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier
logo
Micro Commercial Compon...
1N60 MCC-1N60 Datasheet
419Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifier
LL60 MCC-LL60 Datasheet
400Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifier
logo
Vishay Siliconix
1N5820 VISHAY-1N5820_09 Datasheet
68Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier
Revision: 20-Oct-09
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
S5817 BILIN-S5817 Datasheet
57Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
SBL1030 VISHAY-SBL1030 Datasheet
142Kb / 5P
   Schottky Barrier Rectifier
Revision: 25-Apr-08
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
MPL1035PT CHENMKO-MPL1035PT Datasheet
260Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SPL270CTPT CHENMKO-SPL270CTPT Datasheet
161Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SPL320LLPT CHENMKO-SPL320LLPT Datasheet
153Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com