Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

2SK184 Datasheet (PDF) - Toshiba Semiconductor

2SK184 Datasheet PDF - Toshiba Semiconductor
No. de pieza 2SK184
Descarga  2SK184 Descarga

Tamaño del archivo   200.31 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Página de inicio  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor
Descripción Electrónicos N CHANNEL JUNCTION TYPE (LOW NOISE AUDIO AMPLIFIER APPLICATIONS)

2SK184 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
2SK184 Datasheet PDF - Toshiba Semiconductor

No. de pieza 2SK184
Descarga  2SK184 Click to download

Tamaño del archivo   200.31 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Página de inicio  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor
Descripción Electrónicos N CHANNEL JUNCTION TYPE (LOW NOISE AUDIO AMPLIFIER APPLICATIONS)

2SK184 Datasheet (HTML) - Toshiba Semiconductor

2SK184 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor 2SK184 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor 2SK184 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor

2SK184 Detalles de producto

Low Noise Audio Amplifier Applications

•  High |Yfs|: |Yfs| = 15 mS (typ.) (VDS= 10 V, VGS= 0)
•  High breakdown voltage: VGDS= −50 V
•  Low noise: NF = 1.0dB (typ.)
                     (VDS= 10 V, ID= 0.5 mA, f = 1 kHz, RG= 1 kΩ)
•  High input impedance: IGSS= −1 nA (max) (VGS= −30 V)
•  Small package




Número de pieza similar - 2SK184

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Toshiba Semiconductor
2SK184 TOSHIBA-2SK184 Datasheet
580Kb / 4P
   Silicon N Channel Junction Type Low Noise Audio Amplifier Applications
2SK184 TOSHIBA-2SK184 Datasheet
320Kb / 4P
   Low Noise Audio Amplifier Applications
2SK184 TOSHIBA-2SK184 Datasheet
295Kb / 4P
   TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon N Channel Junction Type
2SK184 TOSHIBA-2SK184 Datasheet
134Kb / 1P
   MINI PACKAGE SERIES
2SK184-GR TOSHIBA-2SK184-GR Datasheet
320Kb / 4P
   Low Noise Audio Amplifier Applications
More results


Descripción similar - 2SK184

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Toshiba Semiconductor
2SK117 TOSHIBA-2SK117_07 Datasheet
579Kb / 4P
   Silicon N Channel Junction Type Low Noise Audio Amplifier Applications
2SK170 TOSHIBA-2SK170_07 Datasheet
644Kb / 5P
   Silicon N Channel Junction Type Low Noise Audio Amplifier Applications
2SK2145 TOSHIBA-2SK2145_07 Datasheet
588Kb / 5P
   N CHANNEL JUNCTION TYPE (AUDIO FREQUENCY LOW NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SK370 TOSHIBA-2SK370 Datasheet
221Kb / 4P
   N CHANNEL JUNCTION TYPE (FOR LOW NOISE AUDIO AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SK2145 TOSHIBA-2SK2145 Datasheet
208Kb / 3P
   N CHANNEL JUNCTION TYPE (AUDIO FREQUENCY LOW NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SK209 TOSHIBA-2SK209 Datasheet
196Kb / 3P
   N CHANNEL JUNCTION TYPE (AUDIO FREQUENCY LOW NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SK371 TOSHIBA-2SK371 Datasheet
244Kb / 4P
   N CHANNEL JUNCTION TYPE (FOR LOW NOISE AUDIO AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SK184 TOSHIBA-2SK184_07 Datasheet
580Kb / 4P
   Silicon N Channel Junction Type Low Noise Audio Amplifier Applications
2SK3320 TOSHIBA-2SK3320 Datasheet
193Kb / 4P
   N CHANNEL JUNCTION TYPE (FOR LOW NOISE AUDIO AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SK369 TOSHIBA-2SK369 Datasheet
243Kb / 4P
   N CHANNEL JUNCTION TYPE (FOR LOW NOISE AUDIO AMPLIFIER APPLICATIONS)
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com