Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

BZX55C13PT Datasheet (PDF) - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

BZX55C13PT Datasheet PDF - Chenmko Enterprise Co. Ltd.
No. de pieza BZX55C13PT
Descarga  BZX55C13PT Descarga

Tamaño del archivo   172.02 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  CHENMKO [Chenmko Enterprise Co. Ltd.]
Página de inicio  http://www.chenmko.com
Logo CHENMKO - Chenmko Enterprise Co. Ltd.
Descripción Electrónicos SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES VOLTAGE RANGE 0.8V TO 200V

BZX55C13PT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
BZX55C13PT Datasheet PDF - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

No. de pieza BZX55C13PT
Descarga  BZX55C13PT Click to download

Tamaño del archivo   172.02 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  CHENMKO [Chenmko Enterprise Co. Ltd.]
Página de inicio  http://www.chenmko.com
Logo CHENMKO - Chenmko Enterprise Co. Ltd.
Descripción Electrónicos SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES VOLTAGE RANGE 0.8V TO 200V

BZX55C13PT Datasheet (HTML) - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

BZX55C13PT Datasheet HTML 1Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd. BZX55C13PT Datasheet HTML 2Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd. BZX55C13PT Datasheet HTML 3Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd. BZX55C13PT Datasheet HTML 4Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

BZX55C13PT Detalles de producto

VOLTAGE  RANGE  0.8V  TO  200V



FEATURE

* High temperature soldering type.

* ESD rating of class 3(>16 kV) per human body model.

* Silicon planar zener diodes.

* Silcon-oxide passivated junction.

* Low temperature coefficient voltage




Número de pieza similar - BZX55C13PT

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
BZX55C13 VISHAY-BZX55C13 Datasheet
70Kb / 6P
   Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
Rev. 4, 01-Apr-99
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
BZX55C13 WINNERJOIN-BZX55C13 Datasheet
302Kb / 5P
   Zener diode
logo
First Components Intern...
BZX55C13 FCI-BZX55C13 Datasheet
114Kb / 2P
   1/2 Watt ZENER DIODES (2.4V to 91V)
logo
Jiangsu High diode Semi...
BZX55C13 HDSEMI-BZX55C13 Datasheet
1Mb / 6P
   DO-35 Glass-Encapsulate Diodes
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BZX55C13 LUGUANG-BZX55C13 Datasheet
78Kb / 2P
   500mW Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
More results


Descripción similar - BZX55C13PT

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
1N5221PT CHENMKO-1N5221PT Datasheet
132Kb / 4P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES VOLTAGE RANGE 2.4V TO 200V
BZX85C2V7PT CHENMKO-BZX85C2V7PT Datasheet
139Kb / 4P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES VOLTAGE RANGE 2.7V TO 200V
BZX79C2V7PT CHENMKO-BZX79C2V7PT Datasheet
125Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES VOLTAGE RANGE 2.4V TO 51V
1N4728PT CHENMKO-1N4728PT Datasheet
122Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES VOLTAGE RANGE 3.3V TO 100V
logo
Semtech Corporation
ZMU100 SEMTECH-ZMU100 Datasheet
134Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES?
logo
GOOD-ARK Electronics
1N4728 GOOD-ARK-1N4728 Datasheet
34Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
Nanjing International G...
ZM1.5C DGNJDZ-ZM1.5C Datasheet
83Kb / 2P
   Silicon Planar Power Zener Diodes
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
MMGZ5221BPT CHENMKO-MMGZ5221BPT Datasheet
120Kb / 5P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
BZX85C SEMTECH_ELEC-BZX85C Datasheet
254Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N957 NJSEMI-1N957 Datasheet
140Kb / 2P
   Silicon Planar Power Zener Diodes
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com