Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

2SA1036KPT Datasheet (PDF) - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

2SA1036KPT Datasheet PDF - Chenmko Enterprise Co. Ltd.
No. de pieza 2SA1036KPT
Descarga  2SA1036KPT Descarga

Tamaño del archivo   102.91 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  CHENMKO [Chenmko Enterprise Co. Ltd.]
Página de inicio  http://www.chenmko.com
Logo CHENMKO - Chenmko Enterprise Co. Ltd.
Descripción Electrónicos Medium Power PNP Transistor

2SA1036KPT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
2SA1036KPT Datasheet PDF - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

No. de pieza 2SA1036KPT
Descarga  2SA1036KPT Click to download

Tamaño del archivo   102.91 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  CHENMKO [Chenmko Enterprise Co. Ltd.]
Página de inicio  http://www.chenmko.com
Logo CHENMKO - Chenmko Enterprise Co. Ltd.
Descripción Electrónicos Medium Power PNP Transistor

2SA1036KPT Datasheet (HTML) - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

2SA1036KPT Datasheet HTML 1Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd. 2SA1036KPT Datasheet HTML 2Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd. 2SA1036KPT Datasheet HTML 3Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

2SA1036KPT Detalles de producto

VOLTAGE 32 Volts CURRENT 0.5 Ampere

FEATURE
* Surface mount package. (SOT-23)
* Low saturation voltage V
CE(sat)=-0.4V(max.)(IC=-100mA)
* Low cob. Cob=7.0pF(Typ.)
* PC= 200mW (mounted on ceramic substrate).
* High saturation current capability.

CONSTRUCTION
* PNP Silicon Transistor
* Epitaxial planner type

MARKING
* HFE(Q):TT
* HFE(R):2F
* HFE(P):ST

APPLICATION
* Medium Power Amplifier .




Número de pieza similar - 2SA1036KPT

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NXP Semiconductors
2SA1036KPT;TT;SOT-23 PHILIPS-2SA1036KPT;TT;SOT-23 Datasheet
75Kb / 12P
   Single Zener diodes
Rev. 01-1 March 2007
More results


Descripción similar - 2SA1036KPT

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NXP Semiconductors
PBSS5540Z PHILIPS-PBSS5540Z Datasheet
44Kb / 8P
   PNP medium power transistor
1999 Aug 04
logo
Guangdong Kexin Industr...
BC869 KEXIN-BC869 Datasheet
53Kb / 2P
   PNP Medium Power Transistor
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BC869 BILIN-BC869 Datasheet
142Kb / 3P
   PNP medium power Transistor
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
2SB1188PT CHENMKO-2SB1188PT Datasheet
242Kb / 3P
   PNP Medium Power Transistor
logo
Guangdong Kexin Industr...
KCP69 KEXIN-KCP69 Datasheet
79Kb / 2P
   PNP medium power transistor
logo
STMicroelectronics
2SB772 STMICROELECTRONICS-2SB772_07 Datasheet
109Kb / 8P
   PNP medium power transistor
logo
SHIKUES Electronics
BC869 SKTECHNOLGY-BC869 Datasheet
414Kb / 2P
   PNP Medium Power Transistor
logo
Rohm
UMT4403U3HZG ROHM-UMT4403U3HZG Datasheet
1Mb / 10P
   PNP Medium Power Transistor
logo
NXP Semiconductors
BC369 PHILIPS-BC369 Datasheet
44Kb / 8P
   PNP medium power transistor
1999 Apr 26
logo
STMicroelectronics
STF826 STMICROELECTRONICS-STF826 Datasheet
448Kb / 12P
   PNP medium power transistor
March 2013 Rev 2
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com