Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

P4KE9.1CA Datasheet (PDF) - SynSemi, Inc.

P4KE9.1CA Datasheet PDF - SynSemi, Inc.
No. de pieza P4KE9.1CA
Descarga  P4KE9.1CA Descarga

Tamaño del archivo   347.94 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  SYNSEMI [SynSemi, Inc.]
Página de inicio  http://www.synsemi.com
Logo SYNSEMI - SynSemi, Inc.
Descripción Electrónicos TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR

P4KE9.1CA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
P4KE9.1CA Datasheet PDF - SynSemi, Inc.

No. de pieza P4KE9.1CA
Descarga  P4KE9.1CA Click to download

Tamaño del archivo   347.94 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  SYNSEMI [SynSemi, Inc.]
Página de inicio  http://www.synsemi.com
Logo SYNSEMI - SynSemi, Inc.
Descripción Electrónicos TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR

P4KE9.1CA Datasheet (HTML) - SynSemi, Inc.

P4KE9.1CA Datasheet HTML 1Page - SynSemi, Inc. P4KE9.1CA Datasheet HTML 2Page - SynSemi, Inc. P4KE9.1CA Datasheet HTML 3Page - SynSemi, Inc.

P4KE9.1CA Detalles de producto

FEATURES :
* 400W surge capability at 1ms
* Excellent clamping capability
* Low zener impedance
* Fast response time : typically less then 1.0 ps from 0 volt to VBR(min.)
* Typical IR less then 1mA above 10V




Número de pieza similar - P4KE9.1CA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
P4KE9.1CA SECOS-P4KE9.1CA Datasheet
334Kb / 3P
   400 Peak Power
logo
Pan Jit International I...
P4KE9.1CA PANJIT-P4KE9.1CA Datasheet
169Kb / 6P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 6.8 TO 440 Volts 400 Watt Peak Power 1.0 Watt Steady State)
logo
RFE international
P4KE9.1CA RFE-P4KE9.1CA Datasheet
333Kb / 4P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
2011.10.03
logo
Littelfuse
P4KE9.1CA LITTELFUSE-P4KE9.1CA Datasheet
145Kb / 5P
   Transient Voltage Suppression Diodes
logo
Shenzhen Luguang Electr...
P4KE9.1CA LUGUANG-P4KE9.1CA Datasheet
411Kb / 4P
   400 Watts Transient Voltage Suppressor Diodes
More results


Descripción similar - P4KE9.1CA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sensitron
DLZ5 SENSITRON-DLZ5_08 Datasheet
64Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressor / Data Line Transient Suppressor
logo
EIC discrete Semiconduc...
P4KE EIC-P4KE Datasheet
51Kb / 4P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
P6KE EIC-P6KE Datasheet
52Kb / 4P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SA50 EIC-SA50 Datasheet
52Kb / 4P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Micro Commercial Compon...
SMDA03C-7 MCC-SMDA03C-7 Datasheet
131Kb / 2P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
New Jersey Semi-Conduct...
15KP58C NJSEMI-15KP58C Datasheet
481Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
15KP64C NJSEMI-15KP64C Datasheet
481Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
15KP26CA NJSEMI-15KP26CA Datasheet
481Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
30KP350C NJSEMI-30KP350C Datasheet
395Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
15KP220CA NJSEMI-15KP220CA Datasheet
481Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
1.5KE11 NJSEMI-1.5KE11 Datasheet
906Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com