Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

P6KE440A Datasheet (PDF) - SynSemi, Inc.

P6KE440A Datasheet PDF - SynSemi, Inc.
No. de pieza P6KE440A
Descarga  P6KE440A Descarga

Tamaño del archivo   401.09 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  SYNSEMI [SynSemi, Inc.]
Página de inicio  http://www.synsemi.com
Logo SYNSEMI - SynSemi, Inc.
Descripción Electrónicos TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR

P6KE440A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
P6KE440A Datasheet PDF - SynSemi, Inc.

No. de pieza P6KE440A
Descarga  P6KE440A Click to download

Tamaño del archivo   401.09 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  SYNSEMI [SynSemi, Inc.]
Página de inicio  http://www.synsemi.com
Logo SYNSEMI - SynSemi, Inc.
Descripción Electrónicos TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR

P6KE440A Datasheet (HTML) - SynSemi, Inc.

P6KE440A Datasheet HTML 1Page - SynSemi, Inc. P6KE440A Datasheet HTML 2Page - SynSemi, Inc. P6KE440A Datasheet HTML 3Page - SynSemi, Inc.

P6KE440A Detalles de producto

VBR : 6.8 - 440 Volts

PPK : 600 Watts



FEATURES :

* 600W surge capability at 1ms

* Excellent clamping capability

* Low zener impedance

* Fast response time : typically less then 1.0 ps from 0 volt to VBR(min.)

* Typical IR less then 1mA above 10V



 




Número de pieza similar - P6KE440A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Changzhou Shunye Electr...
P6KE440A SY-P6KE440A Datasheet
722Kb / 4P
   GLASS PASSIVAED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
P6KE440A SECOS-P6KE440A Datasheet
110Kb / 3P
   Voltage 6.8V ~ 480V 600 Peak Power / 5.0W Steady State 600W Peak Power TVS
logo
Pan Jit International I...
P6KE440A PANJIT-P6KE440A Datasheet
62Kb / 6P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 6.8 TO 440 Volts 600Watt Peak Power 5.0 Watt Steady State)
logo
Socay Electornics Co., ...
P6KE440A SOCAY-P6KE440A Datasheet
3Mb / 56P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
logo
Littelfuse
P6KE440A LITTELFUSE-P6KE440A Datasheet
3Mb / 146P
   TVS Diode Products
More results


Descripción similar - P6KE440A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sensitron
DLZ5 SENSITRON-DLZ5_08 Datasheet
64Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressor / Data Line Transient Suppressor
logo
EIC discrete Semiconduc...
P4KE EIC-P4KE Datasheet
51Kb / 4P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
P6KE EIC-P6KE Datasheet
52Kb / 4P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SA50 EIC-SA50 Datasheet
52Kb / 4P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Micro Commercial Compon...
SMDA03C-7 MCC-SMDA03C-7 Datasheet
131Kb / 2P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
New Jersey Semi-Conduct...
15KP58C NJSEMI-15KP58C Datasheet
481Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
15KP64C NJSEMI-15KP64C Datasheet
481Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
15KP26CA NJSEMI-15KP26CA Datasheet
481Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
30KP350C NJSEMI-30KP350C Datasheet
395Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
15KP220CA NJSEMI-15KP220CA Datasheet
481Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
1.5KE11 NJSEMI-1.5KE11 Datasheet
906Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com