Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

ISL21060BFH641Z-TK Datasheet (PDF) - Intersil Corporation

ISL21060BFH641Z-TK Datasheet PDF - Intersil Corporation
No. de pieza ISL21060BFH641Z-TK
Descarga  ISL21060BFH641Z-TK Descarga

Tamaño del archivo   2472.41 Kbytes
Page   20 Pages
Fabricante Electrónico  INTERSIL [Intersil Corporation]
Página de inicio  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
Descripción Electrónicos Precision Reference with Disable

ISL21060BFH641Z-TK Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
ISL21060BFH641Z-TK Datasheet PDF - Intersil Corporation

No. de pieza ISL21060BFH641Z-TK
Descarga  ISL21060BFH641Z-TK Click to download

Tamaño del archivo   2472.41 Kbytes
Page   20 Pages
Fabricante Electrónico  INTERSIL [Intersil Corporation]
Página de inicio  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
Descripción Electrónicos Precision Reference with Disable

ISL21060BFH641Z-TK Datasheet (HTML) - Intersil Corporation

Back Button ISL21060BFH641Z-TK Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation ISL21060BFH641Z-TK Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation ISL21060BFH641Z-TK Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISL21060BFH641Z-TK Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL21060BFH641Z-TK Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL21060BFH641Z-TK Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL21060BFH641Z-TK Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL21060BFH641Z-TK Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL21060BFH641Z-TK Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL21060BFH641Z-TK Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation Next Button 

ISL21060BFH641Z-TK Detalles de producto

Precision, Low Noise FGA™ Voltage References

The ISL21060 FGA™ voltage references are low power, high precision voltage references fabricated on Intersil’s proprietary Floating Gate Analog technology. A new disable feature allows the device to shut down the output and reduce supply current drain from 15µA operating to <500nA.

Features
• Reference Output Voltage . . . . . . . . . . . . 2.048V, 2.500V, 3.000V, 3.300V, 4.096V
• Initial Accuracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±1.0mV, ±2.5mV
• Input Voltage Range
    - ISL21060-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5V to 5.5V
    - ISL21060-25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7V to 5.5V
    - ISL21060-30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2V to 5.5V
    - ISL21060-33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5V to 5.5V
    - ISL21060-41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3V to 5.5V
• Output Voltage Noise . . . . . . . . . 10µVP-P (0.1Hz to 10Hz)
• Supply Current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40µA (Max)
• Tempco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10ppm/°C, 25ppm/°C
• Output Current Capability. . . . . . . . . . . . . . +10.0mA/-5mA
• Operating Temperature Range. . . . . . . . .-40°C to +125°C
• Package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Ld SOT-23
• Pb-Free (RoHS compliant)

Applications
• High Resolution A/Ds and D/As
• Digital Meters
• Bar Code Scanners
• Basestations
• Battery Management/Monitoring
• Industrial/Instrumentation Equipment




Número de pieza similar - ISL21060BFH641Z-TK

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Intersil Corporation
ISL21060BFH641Z-TK INTERSIL-ISL21060BFH641Z-TK Datasheet
2Mb / 20P
   Precision, Low Noise FGA Voltage References
logo
Renesas Technology Corp
ISL21060BFH641Z-TK RENESAS-ISL21060BFH641Z-TK Datasheet
2Mb / 21P
   Precision, Low Noise FGA™ Voltage References with Disable
December 19, 2013
More results


Descripción similar - ISL21060BFH641Z-TK

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Linear Technology
LT1021DCS8 LINER-LT1021DCS8 Datasheet
218Kb / 3P
   Precision Reference?
LT1236 LINER-LT1236_15 Datasheet
230Kb / 12P
   Precision Reference
LM399 LINER-LM399_15 Datasheet
171Kb / 8P
   Precision Reference
logo
Linear Dimensions Semic...
LT1021DCN8-10 LINEAR_DIMENSIONS-LT1021DCN8-10 Datasheet
238Kb / 16P
   Precision Reference
logo
National Semiconductor ...
LM199 NSC-LM199_05 Datasheet
651Kb / 10P
   Precision Reference
logo
Linear Technology
LM199 LINER-LM199 Datasheet
296Kb / 5P
   Precision Reference
logo
National Semiconductor ...
LM329 NSC-LM329_08 Datasheet
197Kb / 8P
   Precision Reference
logo
Linear Dimensions Semic...
LT1236ACS8-5PBF LINEAR_DIMENSIONS-LT1236ACS8-5PBF Datasheet
230Kb / 12P
   Precision Reference
logo
Linear Technology
LT1021 LINER-LT1021_05 Datasheet
228Kb / 16P
   Precision Reference
logo
National Semiconductor ...
LM129 NSC-LM129 Datasheet
165Kb / 10P
   Precision Reference
More results




Acerca de Intersil Corporation


Intersil Corporation era una compañía de semiconductores estadounidenses que se especializó en el diseño y fabricación de circuitos integrados analógicos y de señal mixta de alto rendimiento.
La compañía fue fundada en 1967 y era conocida por su experiencia en gestión de energía, conversión de datos y tecnologías de radiofrecuencia (RF).
Los productos de Intersil se utilizaron en una amplia gama de aplicaciones, como la electrónica de consumo, industrial, telecomunicaciones y aeroespacial y defensa.
En 2016, Intersil fue adquirido por Renesas Electronics Corporation, una empresa de semiconductores japoneses.
La marca y la tecnología Intersil continúan desarrollándose y vendiendo como parte de la cartera de productos de Renesas.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com