Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TC23-11YWA Datasheet (PDF) - Kingbright Corporation

TC23-11YWA Datasheet PDF - Kingbright Corporation
No. de pieza TC23-11YWA
Descarga  TC23-11YWA Descarga

Tamaño del archivo   153.09 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
Página de inicio  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation
Descripción Electrónicos 58mm (2.3 INCH) 8x8 DOT MATRIX DISPLAY

TC23-11YWA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
TC23-11YWA Datasheet PDF - Kingbright Corporation

No. de pieza TC23-11YWA
Descarga  TC23-11YWA Click to download

Tamaño del archivo   153.09 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
Página de inicio  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation
Descripción Electrónicos 58mm (2.3 INCH) 8x8 DOT MATRIX DISPLAY

TC23-11YWA Datasheet (HTML) - Kingbright Corporation

TC23-11YWA Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation TC23-11YWA Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation TC23-11YWA Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation TC23-11YWA Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation

TC23-11YWA Detalles de producto

Description
The High Efficiency Red source color devices are made with Gallium Arsenide Phosphide on Gallium Phosphide Orange Light Emitting Diode.
The Green source color devices are made with Gallium Phosphide Green Light Emitting Diode.
The Yellow source color devices are made with Gallium Arsenide Phosphide on Gallium Phosphide Yellow Light Emitting Diode.
The Super Bright Red source color devices are made with Gallium Aluminum Arsenide Red Light Emitting Diode.

Features
• 2.3 INCH MATRIX HEIGHT.
• DOT SIZE 5mm.
• LOW CURRENT OPERATION.
• HIGH CONTRAST AND LIGHT OUTPUT.
• COMPATIBLE WITH USACII AND EBCDIC CODES.
• STACKABLE HORIZONTALLY.
• COLUMN CATHODE AND COLUMN ANODE AVAILABLE.
• EASY MOUNTING ON P.C. BOARDS OR SOCKETS.
• MULTICOLOR AVAILABLE.
• CATEGORIZED FOR LUMINOUS INTENSITY, YELLOW AND GREEN CATEGORIZED FOR COLOR.
• MECHANICALLY RUGGED.
• STANDARD : GRAY FACE, WHITE DOT.




Número de pieza similar - TC23-11YWA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Kingbright Corporation
TC23-11YWA KINGBRIGHT-TC23-11YWA Datasheet
225Kb / 6P
   58mm (2.3INCH) 8x8 DOT MATRIX DISPLAY
More results


Descripción similar - TC23-11YWA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Kingbright Corporation
TC23-11GWA KINGBRIGHT-TC23-11GWA Datasheet
153Kb / 4P
   58mm (2.3 INCH) 8x8 DOT MATRIX DISPLAY
TBC23-11EGWA KINGBRIGHT-TBC23-11EGWA Datasheet
180Kb / 5P
   58mm (2.3 INCH) 8x8 DOT MATRIX DISPLAY
TA23-11YWA KINGBRIGHT-TA23-11YWA Datasheet
152Kb / 4P
   58mm (2.3 INCH) 8x8 DOT MATRIX DISPLAY
TA23-11GWA KINGBRIGHT-TA23-11GWA Datasheet
152Kb / 4P
   58mm (2.3 INCH) 8x8 DOT MATRIX DISPLAY
TC23-11EWA KINGBRIGHT-TC23-11EWA Datasheet
153Kb / 4P
   58mm (2.3 INCH) 8x8 DOT MATRIX DISPLAY
TBA23-12EGWA KINGBRIGHT-TBA23-12EGWA Datasheet
176Kb / 5P
   58mm (2.3 INCH) 8x8 DOT MATRIX DISPLAY
TC23-11SRWA KINGBRIGHT-TC23-11SRWA Datasheet
151Kb / 4P
   58mm (2.3 INCH) 8x8 DOT MATRIX DISPLAY
TA23-11SRWA KINGBRIGHT-TA23-11SRWA Datasheet
151Kb / 4P
   58mm (2.3 INCH) 8x8 DOT MATRIX DISPLAY
TBA23-11EGWA KINGBRIGHT-TBA23-11EGWA Datasheet
180Kb / 5P
   58mm (2.3 INCH) 8x8 DOT MATRIX DISPLAY
TBC23-12EGWA KINGBRIGHT-TBC23-12EGWA Datasheet
176Kb / 5P
   58mm (2.3 INCH) 8x8 DOT MATRIX DISPLAY
More results




Acerca de Kingbright Corporation


Kingbright Corporation es una compañía de tecnología que se especializa en el diseño, fabricación y venta de componentes LED y productos de iluminación basados ​​en LED. La compañía fue fundada en 1980 y tiene su sede en Taipei, Taiwán. Kingbright tiene una presencia global, con operaciones y clientes en más de 60 países de todo el mundo.

Kingbright proporciona una amplia gama de componentes LED y productos de iluminación, que incluyen LED de montaje en superficie y agujeros, pantallas LED, módulos de iluminación LED y accesorios de iluminación LED. Los productos de la compañía se utilizan en una variedad de aplicaciones, que incluyen automotriz, electrónica de consumo, industrial e iluminación.

Kingbright es conocido por su experiencia en tecnología LED y su capacidad para proporcionar soluciones de alta calidad y rentables a sus clientes. La compañía está comprometida con la innovación, la investigación y el desarrollo y participa activamente en el desarrollo de nuevas tecnologías y soluciones para el mercado LED. Kingbright es un líder reconocido en el mercado LED y continúa brindando productos y servicios de alta calidad a sus clientes.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com