Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

K1100FA Datasheet (PDF) - MTRONPTI

K1100FA Datasheet PDF - MTRONPTI
No. de pieza K1100FA
Descarga  K1100FA Descarga

Tamaño del archivo   427.71 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  MTRONPTI [MTRONPTI]
Página de inicio  http://www.mtronpti.com
Logo MTRONPTI - MTRONPTI
Descripción Electrónicos 5V Crystal Clock Oscillators

K1100FA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
K1100FA Datasheet PDF - MTRONPTI

No. de pieza K1100FA
Descarga  K1100FA Click to download

Tamaño del archivo   427.71 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  MTRONPTI [MTRONPTI]
Página de inicio  http://www.mtronpti.com
Logo MTRONPTI - MTRONPTI
Descripción Electrónicos 5V Crystal Clock Oscillators

K1100FA Datasheet (HTML) - MTRONPTI

K1100FA Datasheet HTML 1Page - MTRONPTI K1100FA Datasheet HTML 2Page - MTRONPTI

K1100FA Detalles de producto

♦ 4-pin Package, Compatible with 14-pin DIL

♦ 1.5MHz to 100MHz Frequency Range

♦ TTL/CMOS Compatible

  Tight Symmetry (45/55%) Available

♦ Tri-State Option Available

♦ ±100ppm Stability Standard - K1100FC

   Tighter Stabilities Available

   ±25ppm Stability:- K1100FA

   ±50ppm Stability:- K1100FB

♦ Case Ground for EMI Protection



 




Número de pieza similar - K1100FA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
List of Unclassifed Man...
K1100FA ETC1-K1100FA Datasheet
427Kb / 2P
   5V Crystal Clock Oscillators
K1100FAE ETC1-K1100FAE Datasheet
427Kb / 2P
   5V Crystal Clock Oscillators
K1100FAM ETC1-K1100FAM Datasheet
427Kb / 2P
   5V Crystal Clock Oscillators
K1100FAME ETC1-K1100FAME Datasheet
427Kb / 2P
   5V Crystal Clock Oscillators
K1100FAS ETC1-K1100FAS Datasheet
427Kb / 2P
   5V Crystal Clock Oscillators
More results


Descripción similar - K1100FA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
MTRONPTI
RASCOPLUS MTRONPTI-RASCOPLUS Datasheet
604Kb / 2P
   5V Crystal Clock Oscillators
K1400A MTRONPTI-K1400A Datasheet
279Kb / 2P
   5V Crystal Clock Oscillators
K1110D MTRONPTI-K1110D Datasheet
289Kb / 2P
   5V Crystal Clock Oscillators
K1300 MTRONPTI-K1300 Datasheet
107Kb / 2P
   5V Crystal Clock Oscillators
logo
List of Unclassifed Man...
K1100F ETC1-K1100F Datasheet
427Kb / 2P
   5V Crystal Clock Oscillators
K500F ETC1-K500F Datasheet
414Kb / 2P
   5V Crystal Clock Oscillators
K1110D ETC1-K1110D Datasheet
289Kb / 2P
   5V Crystal Clock Oscillators
K1144B ETC1-K1144B Datasheet
107Kb / 2P
   5V Crystal Clock Oscillators
logo
MTRONPTI
K1144B MTRONPTI-K1144B Datasheet
107Kb / 2P
   5V Crystal Clock Oscillators
K1149 MTRONPTI-K1149 Datasheet
118Kb / 2P
   5V Crystal Clock Oscillators
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com